データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KIC7WZ34FK データシート(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KIC7WZ34FK
部品情報  BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT(TRIPLE NON INVERTER)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KIC7WZ34FK データシート(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KIC7WZ34FK Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KIC7WZ34FK Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KIC7WZ34FK Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2002. 3. 7
2/3
KIC7WZ34FK
Revision No : 1
Truth Table
A
Y
L
L
H
H
Logic Diagram
IN A
1
OUT Y
Recommended Operating Conditions
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Supply Voltage
VCC
1.65~5.5
V
1.5~5.5
(Note1)
Input Voltage
VIN
0~5.5
V
Output Voltage
VOUT
0~5.5
(Note2)
V
0~VCC
(Note3)
Operating Temperature
Topr
-40~85
Input Rise and Fall Time
dt/dv
0~20 (VCC=1.8V 0.15V,
2.5V
0.2V)
ns/V
0~10 (VCC=3.3V 0.3V)
0~5 (VCC=5.5V 0.5V)
Note1 : Data retention only.
Note2 : VCC=0V.
Note3 : High or low state


同様の部品番号 - KIC7WZ34FK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7WZ32FK KEC-KIC7WZ32FK Datasheet
393Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT OR GATE)
KIC7WZ38FK KEC-KIC7WZ38FK Datasheet
40Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(DAUL 2-INPUT NAND GATE)
More results

同様の説明 - KIC7WZ34FK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KID65501P KEC-KID65501P Datasheet
538Kb / 7P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA7805AF KEC-KIA7805AF Datasheet
485Kb / 17P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
logo
AUK corp
S7129SF AUK-S7129SF Datasheet
204Kb / 3P
   Bipolar Linear Integrated Circuit
S7139AM AUK-S7139AM Datasheet
212Kb / 3P
   Bipolar Linear Integrated Circuit
S7142AM AUK-S7142AM Datasheet
212Kb / 3P
   Bipolar Linear Integrated Circuit
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA78D15AF KEC-KIA78D15AF Datasheet
650Kb / 11P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA78DL05F KEC-KIA78DL05F_15 Datasheet
74Kb / 5P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA278R00PI KEC-KIA278R00PI_15 Datasheet
56Kb / 5P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA324P KEC-KIA324P_15 Datasheet
70Kb / 4P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA378R015FP KEC-KIA378R015FP_15 Datasheet
843Kb / 9P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com