データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTA1725 データシート(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KTA1725
部品情報  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH POWER AMPLIFIER)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTA1725 データシート(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTA1725 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTA1725 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTA1725 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
2002. 6. 5
3/3
KTA1725
Revision No : 0
Pc - Ta
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
100
175
0
-5
-10
-15
0
f
- I
EMITTER CURRENT I
(A)
0
-0.01
20
-0.3
-0.1
E
T
E
-1
-3
-10
10
30
-0.03
Tc
=1
25
C
V
=-12V
CE
-3
-0.05
-0.5
-0.1
-1
-5
-10
-100
-10
-
300
-30
-0.3
-3
SAFE OPERATING AREA
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
-30
10m
s*
100ms*
DC(T
c=25
C)
*SINGLE NONREPETITIVE
PULSE Tc=25 C
CURVES MUST BE DERATED
LINEARLY WITH INCREASE
IN TEMPERATURE
25
50
75
150
125
-20
-25
-40
-30
(2)
(1)
(1)Tc=Ta
INFINITE HEAT SINK
(2)NO HEAT SINK
Tc
=2
5 C
Tc=
-30
C
I
MAX.(PULSED)
C


同様の部品番号 - KTA1725

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
KTA1725 FOSHAN-KTA1725 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-220F Plastic Package.
More results

同様の説明 - KTA1725

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1726 KEC-KTA1726 Datasheet
78Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH POWER AMPLIFIER)
TIP34C KEC-TIP34C Datasheet
73Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH POWER AMPLIFIER)
KTB2955 KEC-KTB2955 Datasheet
267Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH POWER AMPLIFIER)
KTB2510 KEC-KTB2510 Datasheet
300Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH POWER AMPLIFIER DARLINGTON)
KTA1718D KEC-KTA1718D Datasheet
413Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (POWER AMPLIFIER, POWER SWITCHING)
KTA1281 KEC-KTA1281 Datasheet
578Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (POWER AMPLIFIER, POWER SWITCHING)
KTA1296 KEC-KTA1296 Datasheet
72Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (POWER AMPLIFIER, POWER SWITCHING)
KTA1715 KEC-KTA1715 Datasheet
460Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (POWER AMPLIFIER, POWER SWITCHING)
KTA1666 KEC-KTA1666 Datasheet
407Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (POWER AMPLIFIER, POWER SWITCHING)
logo
Cystech Electonics Corp...
BTP949L3 CYSTEKEC-BTP949L3 Datasheet
210Kb / 6P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com