データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB180 データシート(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company

部品番号 SB180
部品情報  Schottky Barrier Rectifiers
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SB180 データシート(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company

  SB180_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SB180_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SB180_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SB180_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SB180_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SB180_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SB180_15 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Unit:mm
A:卷盘规格/Reel spec.
W1 W
W1
Item
Symbol
Dimension
Label stike this position
A
76.4±0.1
B
82.5±0.2
C
330±0.5
Width
W
72±0.2
Thickness
W1
3±0.2
B:外箱规格/Outer Box Specification
Item
Symbol
Dimension
L
350±2
W
350±2
H
340±4
H
按以上包装方式:(As per the above spec)
DO-15
4K
16K
Q'ty/Taping
5K
1.4K
Q'ty/Packing Case
20K
5.6K
Size
W
L
外型/Outside
DO-41 & A-405
DO-201AD
Packing Of Plastic-Sealed Axial Lead Diodes
A
B C
Dimeter
1.卷盘/Reel Packing(52mm)
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.


同様の部品番号 - SB180_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ABC Taiwan Electronics ...
SB1806150ML ABC-SB1806150ML Datasheet
548Kb / 7P
   SMD POWER INDUCTOR
SB1806151KL ABC-SB1806151KL Datasheet
548Kb / 7P
   SMD POWER INDUCTOR
More results

同様の説明 - SB180_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com