データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB350 データシート(PDF) 5 Page - Leshan Radio Company

部品番号 SB350
部品情報  Schottky Barrier Rectifiers
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SB350 データシート(HTML) 5 Page - Leshan Radio Company

  SB350_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SB350_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SB350_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SB350_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SB350_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SB350_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SB350_15 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Unit:mm
A: 弹带盒规格/Ammo Box Spec.
Item
Symbol
Dimension
Notes
L
260±2
W
76±2
H
100±4
L
250±3
W
45±3
H
95±5
B:外箱规格/Outer Box Specification
Item
Symbol
Dimension
Notes
L
430±2
H
W
280±2
H
225±4
L
435±3
W
W
280±3
H
295±5
L
按以上包装方式:(As per the above spec)
DO-15
2K
20K
40K
2. 弹带盒装/Ammo Packing
Q'ty/Packing Case
52mm/TYPE
60K
14.4K
Q'ty/Taping
3K
0.8K
Q'ty/Packing Case
26mm/TYPE
30K
7.2K
Case's
Size
52mm
TYPE
26mm
TYPE
外型/Outside
A-405 & DO-41 & R-1
DO-201AD
Box's
Size
52mm
TYPE
26mm
TYPE
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.


同様の部品番号 - SB350_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
SB350-B DIODES-SB350-B Datasheet
70Kb / 3P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23023 Rev. 7 - 2
SB350-B DIODES-SB350-B Datasheet
78Kb / 3P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23023 Rev. 9 - 2
logo
Leshan Radio Company
SB350-E LRC-SB350-E Datasheet
210Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 3.0A
logo
Diodes Incorporated
SB350-T DIODES-SB350-T Datasheet
78Kb / 3P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23023 Rev. 9 - 2
logo
Won-Top Electronics
SB350-T3 WTE-SB350-T3 Datasheet
46Kb / 3P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

同様の説明 - SB350_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com