データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB380 データシート(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company

部品番号 SB380
部品情報  Schottky Barrier Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SB380 データシート(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company

  SB380_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SB380_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SB380_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SB380_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4. Update Record
版次
1
第一版
周杰
2010-9-26
SB320 thru SB3100
更新记录
更新作者
更新日期


同様の部品番号 - SB380_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nanjing International G...
SB380-3A-DO-27 DGNJDZ-SB380-3A-DO-27 Datasheet
281Kb / 2P
   3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Diodes Incorporated
SB380-B DIODES-SB380-B Datasheet
84Kb / 3P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Rev. 3 - 2 July 2008
logo
Leshan Radio Company
SB380-E LRC-SB380-E Datasheet
210Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 3.0A
logo
Diodes Incorporated
SB380-T DIODES-SB380-T Datasheet
84Kb / 3P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Rev. 3 - 2 July 2008
logo
Won-Top Electronics
SB380-T3 WTE-SB380-T3 Datasheet
59Kb / 4P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results

同様の説明 - SB380_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com