データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC846BLP4 データシート(PDF) 6 Page - Diodes Incorporated

部品番号 BC846BLP4
部品情報  65V NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

BC846BLP4 データシート(HTML) 6 Page - Diodes Incorporated

  BC846BLP4_15 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated BC846BLP4_15 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated BC846BLP4_15 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated BC846BLP4_15 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated BC846BLP4_15 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated BC846BLP4_15 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated BC846BLP4_15 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
BC846BLP4
Document number: DS35751 Rev. 2 - 2
6 of 7
www.diodes.com
July 2012
© Diodes Incorporated
BC846BLP4
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
110
100
10
100
1000
f = 1MHz
V
R
V C
T
I
C
, Collector Current (mA)
C
obo
I
C
V f
T
C
ibo
V
R
,Reverse Voltage (V)
f =100MHz
V
ce
=5V
Package Outline Dimensions
Suggested Pad Layout
X2-DFN1006-3
Dim
Min
Max
Typ
A
0.40
A1
0
0.05
0.03
b1
0.10
0.20
0.15
b2
0.45
0.55
0.50
D
0.95
1.05
1.00
E
0.55
0.65
0.60
e
0.35
L1
0.20
0.30
0.25
L2
0.20
0.30
0.25
L3
0.40
All Dimensions in mm
Dimensions
Value (in mm)
Z
1.1
G1
0.3
G2
0.2
X
0.7
X1
0.25
Y
0.4
C
0.7
L2
A1
E
b2
L1
L3
D
e
b1
A
Y
C
G1
G2
X
X
1
Z


同様の部品番号 - BC846BLP4_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
BC846BLP4 DIODES-BC846BLP4_17 Datasheet
407Kb / 7P
   65V NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
More results

同様の説明 - BC846BLP4_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
BC846BLP4 DIODES-BC846BLP4 Datasheet
164Kb / 6P
   65V NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
BC846BLP4 DIODES-BC846BLP4_17 Datasheet
407Kb / 7P
   65V NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
BC846AS DIODES-BC846AS_17 Datasheet
638Kb / 7P
   65V DUAL NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
BC846ASQ DIODES-BC846ASQ Datasheet
548Kb / 7P
   65V DUAL NPN SMALL SIGNAL TRANSISTOR
BC856ASQ DIODES-BC856ASQ Datasheet
485Kb / 6P
   65V DUAL PNP SURFACE MOUNT SMALL SIGNAL TRANSISTOR
BC856AS DIODES-BC856AS_17 Datasheet
542Kb / 6P
   65V DUAL PNP SURFACE MOUNT SMALL SIGNAL TRANSISTOR
MMBT3904 DIODES-MMBT3904 Datasheet
55Kb / 3P
   NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS30036 Rev. 11 - 2
MMBT4124 DIODES-MMBT4124 Datasheet
42Kb / 2P
   NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS30105 Rev. 5 - 2
MMBT5551 DIODES-MMBT5551_1 Datasheet
419Kb / 4P
   NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS30061 Rev. 9 - 2
MMST3904 DIODES-MMST3904_1 Datasheet
441Kb / 4P
   NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS30082 Rev. 10 - 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com