データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM5100AF データシート(PDF) 7 Page - Leshan Radio Company

部品番号 SM5100AF
部品情報  Schottky Barrier Rectifiers
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM5100AF データシート(HTML) 7 Page - Leshan Radio Company

  SM5100AF_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM5100AF_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM5100AF_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM5100AF_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM5100AF_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM5100AF_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM5100AF_15 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM5100AF_15 Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM5100AF_15 Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Title :
5.2、SMD Power Diode General Packing Spec
A. 7" reel
all labels will be at cathode side of reel
A:LRC label;
B:Environment Label
C:Halide free label
B. 13" reel
A:LRC label;
B:Environment Labe C:Halide free label
C.Tape lead: face anode side of the reel,upper side is the tape lead position. All labels are at cathode side of the reel.
DOC NO.:
WI-258
Power Diode SMD Package Packing Spec
Version: 5
Modification: 0
Page: 5
A
A
A
C
C
C
C
front
side


同様の部品番号 - SM5100AF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
SM5100AF-E LRC-SM5100AF-E_15 Datasheet
285Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers
More results

同様の説明 - SM5100AF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com