データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4003S データシート(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 1N4003S
部品情報  Silicon Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

1N4003S データシート(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  1N4003S Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N4003S Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N4003S Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N4003S Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CREAT BY ART
Min
Max
Min
Max
A
2.00
2.70
0.079
0.106
B
0.53
0.64
0.021
0.025
C
25.40
-
1.000
-
D
4.20
5.20
0.165
0.205
E
25.40
-
1.000
-
P/N =
Specific Device Code
G =
Green Compound
YWW = Date Code
F =
Factory Code
Document Number: DS_D1402005
Version: E14
MARKING DIAGRAM
1N4001S thru 1N4007S
Taiwan Semiconductor
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
DIM.
Unit (mm)
Unit (inch)
1
10
100
0.1
1
10
100
REVERSE VOLTAGE (V)
FIG. 5- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE


同様の部品番号 - 1N4003S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diotec Semiconductor
1N4003S DIOTEC-1N4003S Datasheet
129Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
Pan Jit International I...
1N4003S PANJIT-1N4003S Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Diotech Company.
1N4003S DIOTECH-1N4003S Datasheet
666Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Compact Technology Corp...
1N4003S CTC-1N4003S Datasheet
73Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
First Silicon Co., Ltd
1N4003S FS-1N4003S Datasheet
597Kb / 2P
   REVERSE VOLTGE 50V~1000V, FORWARD CURRENT 1.0AMP Rectifiers
More results

同様の説明 - 1N4003S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EIC discrete Semiconduc...
BYW27-50 EIC-BYW27-50 Datasheet
15Kb / 2P
   SILICON RECTIFIERS
logo
Yangzhou yangjie electr...
30A YANGJIE-30A Datasheet
263Kb / 2P
   SILICON RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5400 TSC-1N5400_14 Datasheet
181Kb / 4P
   Silicon Rectifiers
logo
Guangdong Juxing Electr...
RL201 JUXING-RL201 Datasheet
3Mb / 2P
   SILICON RECTIFIERS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
N3260-73 NJSEMI-N3260-73 Datasheet
64Kb / 1P
   Silicon Rectifiers
1N3260 NJSEMI-1N3260 Datasheet
171Kb / 1P
   Silicon Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5391 TSC-1N5391_14 Datasheet
198Kb / 4P
   Silicon Rectifiers
logo
Guangdong Juxing Electr...
6A05 JUXING-6A05 Datasheet
417Kb / 2P
   SILICON RECTIFIERS
logo
Guangdong Kexin Industr...
KLL4001 KEXIN-KLL4001 Datasheet
32Kb / 1P
   Silicon Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
1N5391 DIOTEC-1N5391 Datasheet
177Kb / 2P
   Silicon Rectifiers
BY251 DIOTEC-BY251 Datasheet
188Kb / 2P
   Silicon Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com