データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA1464A データシート(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA1464A
部品情報  SAW Filter 1575.42 MHz
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1464A データシート(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1464A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1464A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1464A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1464A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1464A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1464A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1464A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1464A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 1575.42 MHz
MODEL NO.:TA1464A
REV. NO.:1
A. MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 10 dBm
2. DC Voltage : 3V
3. Operating Temperature: -40°C to +85°C
Electrostatic Sensitive Device (ESD)
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Terminating source impedance (single ended) :
Zs = 50 Ω
Terminating load impedance (single ended) :
ZL = 50 Ω
Item
Unit
Min.
Typ.
Max.
Note
Center Frequency
Fc
MHz
-
1575.42
-
-
Insertion Loss (1574.42 ~ 1576.42 MHz)
dB
-
2.2
3.5
-
Amplitude Variation (1574.42 ~ 1576.42 MHz)
dB
-
0.2
1
-
VSWR (1574.42 ~ 1576.42 MHz)
-
1.9
2.3
-
Attenuation (reference level from 0 dB)
100~1000
MHz
dB
60
64
-
-
1500 MHz
dB
40
48
-
-
1535.42 MHz
dB
35
45
-
-
1615.42 MHz
dB
25
65
-
-
1640 MHz
dB
45
60
-
-
1700 MHz
dB
50
56
-
-
1700~2200
MHz
dB
43
46
-
-
Temperature Coefficient of Frequency
ppm/℃
-
-36
-
-
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


同様の部品番号 - TA1464A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1464A GOLLEDGE-TA1464A Datasheet
206Kb / 6P
   SAW Filter 1575.420MHz
More results

同様の説明 - TA1464A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TriQuint Semiconductor
857140 TRIQUINT-857140_15 Datasheet
360Kb / 6P
   1575.42 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1185A TAI-SAW-TA1185A Datasheet
365Kb / 6P
   SAW Filter 1575.42 MHz
logo
RF Monolithics, Inc
SF1186B-3 RFM-SF1186B-3 Datasheet
573Kb / 5P
   1575.42 MHz SAW Filter
SF1186K-2 RFM-SF1186K-2 Datasheet
472Kb / 5P
   1575.42 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856217 TRIQUINT-856217 Datasheet
490Kb / 5P
   1575.42 MHz SAW Filter
855969 TRIQUINT-855969_15 Datasheet
540Kb / 5P
   1575.42 MHz SAW Filter
856793 TRIQUINT-856793_15 Datasheet
318Kb / 5P
   1575.42 MHz SAW Filter
856039 TRIQUINT-856039_15 Datasheet
350Kb / 5P
   1575.42 MHz SAW Filter
856326 TRIQUINT-856326 Datasheet
443Kb / 5P
   1575.42 MHz SAW Filter
logo
EPCOS
B9415 EPCOS-B9415 Datasheet
90Kb / 8P
   SAW filter 1575.42 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
856756 TRIQUINT-856756 Datasheet
383Kb / 5P
   1575.42 MHz SAW Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com