データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TSI20H120CW データシート(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TSI20H120CW
部品情報  20A, 100V - 200V Trench Schottky Rectifiers
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TSI20H120CW データシート(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TSI20H120CW Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TSI20H120CW Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TSI20H120CW Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TSI20H120CW Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TSI20H120CW Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Document Number: DS_D1411038
Version: C15
TSI20H100CW - TSI20H200CW
Taiwan Semiconductor
ORDER INFORMATION (EXAMPLE)
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
(TA = 25°C unless otherwise noted)
0
5
10
15
20
25
0
255075
100
125
150
FIG. 1 FORWARD CURRENT DERATING CURVE
WITH HEATSINK
3in x 5in x 0.25in
Al-Plate
CASE TEMPERATURE (oC)
0.01
0.1
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
FIG. 2 TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
TSI20H100CW
FORWARD VOLTAGE (V)
TJ=150oC
TJ=125oC
TJ=25oC
TJ=100oC
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
FIG. 4 TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
TSI20H150CW
FORWARD VOLTAGE (V)
TJ=150oC
TJ=125oC
TJ=25oC
TJ=100oC
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
FIG. 3 TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
TSI20H120CW
FORWARD VOLTAGE (V)
TJ=150oC
TJ=125oC
TJ=25oC
TJ=100oC
TSI20H100CW C0G
Green compound code
Packing code
Part no.


同様の部品番号 - TSI20H120CW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
TSI20H200CW ISC-TSI20H200CW Datasheet
349Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
More results

同様の説明 - TSI20H120CW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSSD20L100SW TSC-TSSD20L100SW Datasheet
361Kb / 8P
   20A, 100V - 200V Trench Schottky Rectifier
TSI10H100CW TSC-TSI10H100CW Datasheet
245Kb / 5P
   10A, 100V - 200V Trench Schottky Rectifiers
TSI30H100CW TSC-TSI30H100CW Datasheet
244Kb / 5P
   30A, 100V - 200V Trench Schottky Rectifiers
TSF10L100CW TSC-TSF10L100CW Datasheet
247Kb / 5P
   10A, 100V - 200V Trench Schottky Rectifiers
TSD10H100CW TSC-TSD10H100CW Datasheet
234Kb / 5P
   10A, 100V - 200V Trench Schottky Rectifier
TSSD10L100SW TSC-TSSD10L100SW Datasheet
341Kb / 6P
   10A, 100V - 200V Trench Schottky Rectifier
TST10L200CW TSC-TST10L200CW Datasheet
341Kb / 4P
   10A, 200V Trench Schottky Rectifiers
logo
Mospec Semiconductor
S20C70 MOSPEC-S20C70 Datasheet
248Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(20A,70-100V)
S20S70 MOSPEC-S20S70 Datasheet
243Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(20A,70-100V)
S20D70 MOSPEC-S20D70 Datasheet
248Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(20A,70-100V)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com