データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX79B47 データシート(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 BZX79B47
部品情報  Hermetically Sealed Glass Zener
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

BZX79B47 データシート(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  BZX79B47 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX79B47 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX79B47 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX79B47 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Small Signal Product
Min
Max
Min
Max
A
0.34
0.60
0.013
0.024
B
2.90
5.08
0.114
0.200
C
25.40
38.10
1.000
1.500
D
1.30
2.28
0.051
0.090
"xxx" is Device Code from "2V4" thru "75".
Document Number: DS_S1408012
Version: C15
MARKING DIAGRAM
ORDER INFORMATION (EXAMPLE)
BZX
79B
xxx
BZX79B2V4 thru BZX79B75
Taiwan Semiconductor
DIM.
Unit (mm)
Unit (inch)
PACKAGE OUTLINE DIMENSION
BZX79B2V4 R0G
Green compound code
Packing code
Part no.


同様の部品番号 - BZX79B47

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
General Semiconductor
BZX79B47 GE-BZX79B47 Datasheet
321Kb / 7P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX79B47 EIC-BZX79B47 Datasheet
33Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZX79B47 TSC-BZX79B47 Datasheet
125Kb / 2P
   500 mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX79B47 SEMTECH_ELEC-BZX79B47 Datasheet
171Kb / 2P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results

同様の説明 - BZX79B47

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5221B TSC-1N5221B Datasheet
96Kb / 5P
   0.5W Hermetically Sealed Glass Zener Diodes
logo
Guangdong Juxing Electr...
LLZ2V0 JUXING-LLZ2V0 Datasheet
636Kb / 3P
   500mW Hermetically Sealed Glass Zener Diodes
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N47XXAG SECOS-1N47XXAG_15 Datasheet
218Kb / 2P
   Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Taiwan Semiconductor Co...
MTZJ2V0A TSC-MTZJ2V0A Datasheet
334Kb / 8P
   500mW, Hermetically Sealed Glass Zener Diodes
ZM4728A TSC-ZM4728A_14 Datasheet
220Kb / 4P
   Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
MTZJ2V0SA TSC-MTZJ2V0SA Datasheet
242Kb / 7P
   500mW, Hermetically Sealed Glass Zener Diodes
LLZ2V4 TSC-LLZ2V4 Datasheet
228Kb / 4P
   Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
LLZ5221B TSC-LLZ5221B_15 Datasheet
230Kb / 4P
   Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
TRANSYS Electronics Lim...
1N957B TEL-1N957B Datasheet
231Kb / 2P
   Hermetically Sealed Glass Package Zener Diodes
logo
SEC Electronics Inc.
1N47XXAG SECELECTRONICS-1N47XXAG Datasheet
218Kb / 2P
   Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com