データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX585B43 データシート(PDF) 1 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 BZX585B43
部品情報  Zener Diode, 2% Tolerance
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

BZX585B43 データシート(HTML) 1 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  BZX585B43 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX585B43 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX585B43 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX585B43 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX585B43 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX585B43 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
- Surface Mounted Device
- Zener voltage range from 2.4V-51V
- Power dissipation 200mW
- Case: SOD-523F package
- Moisture sensitivity level (MSL): 1
- Pb free and RoHS compliant
- High temperature soldering guaranteed: 260
oC/10s
- Weight: 1.36mg approx.
- Voltage rectifcation
SYMBOL
UNIT
PD
mW
RθJA
oC/W
TJ
oC
TSTG
oC
Version: B14
BZX585B2V4 thru BZX585B51
Taiwan Semiconductor
VALUE
Small Signal Product
Zener Diode, 2% Tolerance
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25℃ unless otherwise noted)
PARAMETER
FEATURES
SOD-523F
MECHANICAL DATA
APPLICATION
Storage Temperature
680
- 65 to +150
Power Dissipation
200
Junction Temperature
150
Thermal Resistance (Junction to Ambient)


同様の部品番号 - BZX585B43

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
BZX585B43 KEXIN-BZX585B43 Datasheet
48Kb / 2P
   Zener Diodes
More results

同様の説明 - BZX585B43

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZX55B2V4 TSC-BZX55B2V4_14 Datasheet
228Kb / 5P
   2% Tolerance Zener Diode
BZT52B2V4-G TSC-BZT52B2V4-G Datasheet
199Kb / 6P
   2% Zener Voltage Tolerance Zener Diode
BZV55B2V4 TSC-BZV55B2V4_11 Datasheet
371Kb / 4P
   500mW,2% Tolerance Zener Diode
BZV55B2V4 TSC-BZV55B2V4_14 Datasheet
458Kb / 5P
   500mW, 2% Tolerance Zener Diode
BZY55B2V4 TSC-BZY55B2V4_14 Datasheet
241Kb / 5P
   2% Tolerance SMD Zener Diode
BZX584B4V7 TSC-BZX584B4V7 Datasheet
247Kb / 6P
   2% Zener Voltage Tolerance SMD Zener Diode
BZT52B2V4S TSC-BZT52B2V4S_14 Datasheet
238Kb / 6P
   200mW, 2% Tolerance SMD Zener Diode
BZT52B2V4S TSC-BZT52B2V4S Datasheet
135Kb / 3P
   200mW, 2% Tolerance SMD Zener Diode
BZT55B2V4 TSC-BZT55B2V4 Datasheet
128Kb / 3P
   500mW, 2% Tolerance SMD Zener Diode
BZX55B2V4 TSC-BZX55B2V4 Datasheet
126Kb / 3P
   500mW, 2% Tolerance SMD Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com