データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST300C20C0L データシート(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

部品番号 ST300C20C0L
部品情報  Phase Control Thyristors
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ST300C20C0L データシート(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

  ST300C20C0L Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ST300C20C0L Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ST300C20C0L Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ST300C20C0L Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ST300C20C0L Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix ST300C20C0L Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix ST300C20C0L Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix ST300C20C0L Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix ST300C20C0L Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
Mouser Electronics
Authorized Distributor
Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:
Vishay:
ST300C08C0L ST300C12C0L ST300C14C0L ST300C20C0L VS-ST300C12C0 VS-ST300C16C0 VS-
ST300C20C0 VS-ST300C20L0 VS-ST300C08C1 VS-ST300C18C0 VS-ST300C04L0 VS-ST300C20L1 VS-
ST300C04C1 VS-ST300C12L0 VS-ST300C08C0 VS-ST300C12C1 VS-ST300C18C1 ST300C18C1L VS-
ST300C20C1 VS-ST300C16C1 VS-ST300C04C0 VS-ST300C16L0 VS-ST300C12L1 VS-ST300C08L0 VS-
ST300C18L1


同様の部品番号 - ST300C20C0L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
ST300C20C1-PBF VISHAY-ST300C20C1-PBF Datasheet
169Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 650 A
Revision: 11-Aug-08
More results

同様の説明 - ST300C20C0L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
ST730C08L0 IRF-ST730C08L0 Datasheet
82Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS
logo
IXYS Corporation
CS8-08IO2 IXYS-CS8-08IO2 Datasheet
51Kb / 3P
   Phase Control Thyristors
logo
International Rectifier
ST1200C12K0 IRF-ST1200C12K0 Datasheet
87Kb / 7P
   PHASE CONTROL THYRISTORS
110RKI IRF-110RKI Datasheet
136Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS
logo
Vishay Siliconix
VS-180RKI40 VISHAY-VS-180RKI40 Datasheet
194Kb / 9P
   Phase Control Thyristors
Revision: 11-Mar-14
VS-ST780CL VISHAY-VS-ST780CL Datasheet
237Kb / 9P
   Phase Control Thyristors
Revision: 15-Apr-14
logo
AEGIS SEMICONDUTORES LT...
A5N:1000.22H AEGIS-A5N:1000.22H Datasheet
333Kb / 4P
   Phase Control Thyristors
A5N:1400.16 AEGIS-A5N:1400.16 Datasheet
319Kb / 4P
   Phase Control Thyristors
logo
IXYS Corporation
CS300-12IO3 IXYS-CS300-12IO3 Datasheet
66Kb / 3P
   Phase Control Thyristors
CS1011-18IO1 IXYS-CS1011-18IO1 Datasheet
28Kb / 2P
   Phase Control Thyristors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com