データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS78M12CPRO データシート(PDF) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS78M12CPRO
部品情報  3-Terminal 500mA Positive Voltage Regulator
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS78M12CPRO データシート(HTML) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS78M12CPRO Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS78M12CPRO Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS78M12CPRO Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS78M12CPRO Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS78M12CPRO Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TS78M00 Series
3-Terminal 500mA Positive Voltage Regulator
4/5
Version: D14
TO-252 Mechanical Drawing
Unit: Millimeters
Marking Diagram
XX = Output Voltage
(05=5V, 12=12V)
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
CP = Package Code


同様の部品番号 - TS78M12CPRO

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS78M12CP TSC-TS78M12CP Datasheet
187Kb / 8P
   3-Terminal 500mA Positive Voltage Regulator
More results

同様の説明 - TS78M12CPRO

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS78M00LA TSC-TS78M00LA Datasheet
181Kb / 10P
   3-Terminal 500mA Positive Voltage Regulator
TS78M00A TSC-TS78M00A_08 Datasheet
169Kb / 10P
   3-Terminal 500mA Positive Voltage Regulator
TS78M00A TSC-TS78M00A_13 Datasheet
159Kb / 5P
   3-Terminal 500mA Positive Voltage Regulator
TS78M00A TSC-TS78M00A_07 Datasheet
480Kb / 10P
   3-Terminal 500mA Positive Voltage Regulator
TS78M00 TSC-TS78M00_09 Datasheet
301Kb / 10P
   3-Terminal 500mA Positive Voltage Regulator
TS78M12CP TSC-TS78M12CP Datasheet
187Kb / 8P
   3-Terminal 500mA Positive Voltage Regulator
TS78M08CP TSC-TS78M08CP Datasheet
187Kb / 8P
   3-Terminal 500mA Positive Voltage Regulator
TS78M24CP TSC-TS78M24CP Datasheet
187Kb / 8P
   3-Terminal 500mA Positive Voltage Regulator
TS78M09CP TSC-TS78M09CP Datasheet
187Kb / 8P
   3-Terminal 500mA Positive Voltage Regulator
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ78MXX BCDSEMI-AZ78MXX_07 Datasheet
132Kb / 14P
   500mA 3-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com