データシートサーチシステム |
|
TS9011KCYRMG データシート(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd |
|
TS9011KCYRMG データシート(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd |
3 / 7 page TS9011 Taiwan Semiconductor Document Number: DS_P0000182 3 Version: G15 ORDERING INFORMATION OUTPUT VOLTAGE PART NO. PACKAGE PACKING 1.5V TS9011ACX RFG SOT-23 3,000pcs / 7 ” Reel 1.8V TS9011DCX RFG SOT-23 3,000pcs / 7 ” Reel TS9011DCY RMG SOT-89 1,000pcs / 7 ” Reel 2.5V TS9011KCX RFG SOT-23 3,000pcs / 7 ” Reel TS9011KCY RMG SOT-89 1,000pcs / 7 ” Reel 3.0V TS9011PCX RFG SOT-23 3,000pcs / 7 ” Reel TS9011PCY RMG SOT-89 1,000pcs / 7 ” Reel 3.3V TS9011SCX RFG SOT-23 3,000pcs / 7 ” Reel TS9011SCY RMG SOT-89 1,000pcs / 7 ” Reel 5V TS90115CX RFG SOT-23 3,000pcs / 7 ” Reel TS90115CY RMG SOT-89 1,000pcs / 7 ” Reel Note: 1. Compliant to RoHS Directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC. 2. Halogen-free according to IEC 61249-2-21 definition. |
同様の部品番号 - TS9011KCYRMG |
|
同様の説明 - TS9011KCYRMG |