データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LC503MUV1-30Q データシート(PDF) 3 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

部品番号 LC503MUV1-30Q
部品情報  30 degree 5mm led lamp
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
ホームページ  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

LC503MUV1-30Q データシート(HTML) 3 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  LC503MUV1-30Q Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH LC503MUV1-30Q Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH LC503MUV1-30Q Datasheet HTML 3Page - Roithner LaserTechnik GmbH LC503MUV1-30Q Datasheet HTML 4Page - Roithner LaserTechnik GmbH LC503MUV1-30Q Datasheet HTML 5Page - Roithner LaserTechnik GmbH LC503MUV1-30Q Datasheet HTML 6Page - Roithner LaserTechnik GmbH LC503MUV1-30Q Datasheet HTML 7Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image


 







  !"#$#"%&#'( %))*%!!)#+&'&,'+)-

 

* ')0&%8#,0,%&#(9
3:7
5&, 
1,*')
* ')0&,%8#,0,%&#(9
(#&
';/%;+0;;(&
5

,
%<';/%;+0;;(&
!0) /#+&, "+0&1
5

,
2; ')&%9


'/;# #!%&#'(


,=
!;%&#'(,!;%&0;

>?@

&';%9,!;%&0;
 
>?

%+ ')+;#(9,!;%&0;
 
A°$'; "
3,,$;',&*% '$&!'81*0)*7


5(#&#%))"&;#"%)!&#"%)%;%"&;# &#" 
3:7
5&, 
1,*')
'(+#&#'(
#(
1!
%8
(#&
';/%;+')&%9
5:,




2; 0;;(&
5:




=%2)(9&
λ
5:,
@


(,
0,#('0 $$#"%"1
B
5:,

@

),=
%+#',&;#"5(&( #&1
55:,



,= ;
C '/;(9)
½
5:,



+9

%(<',*#(%&#'(







%+#',&;#"5(&( #&1
3,= ;5:,7

@
@

@
@

D         
  
 
 !"







同様の部品番号 - LC503MUV1-30Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Marktech Corporate
LC503MUV1-30Q-A MARKTECH-LC503MUV1-30Q-A Datasheet
65Kb / 2P
   5mm InGaN UV LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com