データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STA6968 データシート(PDF) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

部品番号 STA6968
部品情報  S uper high dense cell design for low R DS (ON).
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
ホームページ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STA6968 データシート(HTML) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STA6968 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STA6968 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STA6968 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STA6968 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STA6968 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STA6968 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
S T A6968
6
F igure 10. G ate C harge
Qg, T otal G ate C harge (nC )
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10
12
14 16
V DS =48V
ID=4.5A
F igure 11.s witching characteris tics
R g, G ate R es is tance (
)
5
F igure 12. Maximum S afe
O perating Area
V DS , Drain-S ource V oltage (V )
50
10
1
0.1
0.03
0.1
1
10
60
V GS =10V
S ingle P uls e
T A=25 C
R
DS
(O
N)
Lim
it
10
m
s
100
ms
1s
DC
100
10
1
1
6 10
60 100
60
600
300
600
V DS =30V ,ID=4.5A
V G S =10V
T r
T f
30
F igure 9. C apacitance
V DS , Drain-to S ource Voltage (V )
1200
1000
800
600
400
200
0
0
5
10
15
20
25
30
C is s
C os s
C rs s
0.01
0.1
1
9
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Square Wave Pulse Duration(sec)
Normalized Thermal Transient Impedance Curve
Single Pulse
P DM
t1
t2
1. R thJA (t)=r (t) * R JA
2. R JA=S ee Datas heet
3. T JM-T A = P DM* R JA (t)
4. Duty C ycle, D=t1/t2
th
th
th
0.01
0.02
0.5
0.2
0.1
0.05
T D ( o n )
T D ( o f f )


同様の部品番号 - STA6968

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Allegro MicroSystems
STA6940M ALLEGRO-STA6940M Datasheet
490Kb / 19P
   Brushed DC Motor Driver IC With PWM Control
More results

同様の説明 - STA6968

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SamHop Microelectronics...
STS2306E SAMHOP-STS2306E Datasheet
141Kb / 7P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD2030PLS SAMHOP-STUD2030PLS Datasheet
131Kb / 9P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
SDT02N02 SAMHOP-SDT02N02 Datasheet
129Kb / 7P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD302S SAMHOP-STUD302S Datasheet
110Kb / 9P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD303S SAMHOP-STUD303S Datasheet
190Kb / 8P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STM4470A SAMHOP-STM4470A Datasheet
123Kb / 7P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD3055L SAMHOP-STUD3055L Datasheet
125Kb / 8P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD410S SAMHOP-STUD410S Datasheet
90Kb / 8P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD428S SAMHOP-STUD428S Datasheet
100Kb / 9P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
STUD1530PL SAMHOP-STUD1530PL Datasheet
103Kb / 8P
   S uper high dense cell design for low R DS (ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com