データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STF8209A データシート(PDF) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

部品番号 STF8209A
部品情報  Super high dense cell design for low RDS(ON).
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
ホームページ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STF8209A データシート(HTML) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STF8209A Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STF8209A Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STF8209A Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STF8209A Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STF8209A Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STF8209A Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
STF8209A
Ver 1.0
www.samhop.com.tw
Jul,06,2011
5
10
0.1
100
1000
100
10
1
VDS - Drain to Source Voltage - V
CAPACITANCE vs. DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
1
0.1
10
100
10
1
ID - Drain Current - A
SWITCHING CHARACTERISTICS
QG - Gate Charge -nC
DYNAMIC INPUT CHARACTERISTICS
0.01
0.1
100
10
1
0.9
0.6
0.3
0
VF(S-D) - Source to Drain Voltage - V
SOURCE TO DRAIN DIODE
FORWARD VOLTAGE
0
-50
10
40
30
20
150
100
50
0
Tch - Channel Temperature - °C
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.
CHANNEL TEMPERATURE
ID = 3.25 A
50
VGS = 2.5 V
3.1 V
4.0 V
4.5 V
Coss
Crss
Ciss
VDD =16V
VGS = 4.0 V
RG =6 Ω
td(on)
tr
0
0
4
3
2
8
6
4
2
1
VDD =4V
10 V
16 V
1.8
1.5
1.2
VGS =0V
3.7 V
ID = 6.5 A
10
td(off)
tf


同様の部品番号 - STF8209A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SamHop Microelectronics...
STF8209 SAMHOP-STF8209 Datasheet
95Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results

同様の説明 - STF8209A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2458A SAMHOP-STF2458A Datasheet
92Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF8204 SAMHOP-STF8204 Datasheet
123Kb / 8P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG2454 SAMHOP-STG2454 Datasheet
123Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STG8205 SAMHOP-STG8205 Datasheet
197Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STK600 SAMHOP-STK600 Datasheet
104Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STE334S SAMHOP-STE334S Datasheet
93Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2454 SAMHOP-STF2454 Datasheet
112Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STF2456 SAMHOP-STF2456 Datasheet
98Kb / 6P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM4886E SAMHOP-STM4886E Datasheet
188Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com