データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FZT958 データシート(PDF) 5 Page - Diodes Incorporated

部品番号 FZT958
部品情報  400V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

FZT958 データシート(HTML) 5 Page - Diodes Incorporated

  FZT958_15 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated FZT958_15 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated FZT958_15 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated FZT958_15 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated FZT958_15 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated FZT958_15 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated FZT958_15 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
FZT958
Datasheet Number: DS36166 Rev. 5 - 2
5 of 7
www.diodes.com
May 2015
© Diodes Incorporated
FZT958
A Product Line of
Diodes Incorporated
Typical Electrical Characteristics (@TA = +25°C, unless otherwise specified.)


同様の部品番号 - FZT958_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
FZT958 DIODES-FZT958_16 Datasheet
716Kb / 7P
   400V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR
More results

同様の説明 - FZT958_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
FZT558TA DIODES-FZT558TA Datasheet
378Kb / 6P
   400V PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT458 DIODES-FZT458_15 Datasheet
420Kb / 7P
   400V NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT458TA DIODES-FZT458TA Datasheet
272Kb / 7P
   400V NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
ZX5T1951GTA DIODES-ZX5T1951GTA Datasheet
215Kb / 7P
   60V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT549 DIODES-FZT549_15 Datasheet
523Kb / 7P
   30V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT591 DIODES-FZT591_15 Datasheet
462Kb / 7P
   60V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT593 DIODES-FZT593_15 Datasheet
562Kb / 7P
   100V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT955 DIODES-FZT955_15 Datasheet
638Kb / 7P
   140V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT957 DIODES-FZT957_15 Datasheet
788Kb / 7P
   300V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
ZXTP19060CG DIODES-ZXTP19060CG_15 Datasheet
836Kb / 7P
   60V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com