データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N2920 データシート(PDF) 2 Page - Central Semiconductor Corp

部品番号 2N2920
部品情報  SILICON DUAL NPN TRANSISTORS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
ホームページ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

2N2920 データシート(HTML) 2 Page - Central Semiconductor Corp

  2N2920 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp 2N2920 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp 2N2920 Datasheet HTML 3Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2N2920
2N2920A
SILICON
DUAL NPN TRANSISTORS
TO-78 CASE - MECHANICAL OUTLINE
MARKING: FULL PART NUMBER
MATCHING CHARACTERISTICS: (TA=25°C unless otherwise noted)
2N2920
2N2920A
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
MIN
MAX
UNITS
hFE1/hFE2*
VCE=5.0V, IC=100μA
0.9
1.0
0.9
1.0
|VBE1-VBE2|
VCE=5.0V, IC=10μA
-
5.0
-
2.0
mV
|VBE1-VBE2|
VCE=5.0V, IC=100μA
-
3.0
-
1.5
mV
Δ(VBE1-VBE2) VCE=5.0V, IC=100μA, TA=-55°C to +25°C
-
0.8
-
-
mV
Δ(VBE1-VBE2) VCE=5.0V, IC=100μA, TA=+25°C to +125°C -
1.0
-
-
mV
*The lowest reading is taken as hFE1.
www.centr a lsemi.com
R1 (4-April 2014)


同様の部品番号 - 2N2920

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Seme LAB
2N2920 SEME-LAB-2N2920 Datasheet
19Kb / 2P
   DUAL NPN PLANAR TRANSISTORS IN TO77 PACKAGE
logo
Semicoa Semiconductor
2N2920 SEMICOA-2N2920 Datasheet
31Kb / 1P
   Chip Type 2C2484 Geometry 0307 Polarity NPN
logo
Central Semiconductor C...
2N2920 CENTRAL-2N2920 Datasheet
52Kb / 1P
   Dual Transistors
logo
Semicoa Semiconductor
2N2920 SEMICOA-2N2920 Datasheet
208Kb / 2P
   Silicon NPN Transistor
logo
Microsemi Corporation
2N2920 MICROSEMI-2N2920 Datasheet
304Kb / 4P
   NPN SILICON DUAL TRANSISTOR
More results

同様の説明 - 2N2920

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Central Semiconductor C...
2N2920 CENTRAL-2N2920 Datasheet
151Kb / 2P
   NPN SILICON DUAL TRANSISTORS
2N2223 CENTRAL-2N2223_15 Datasheet
435Kb / 2P
   SILICON DUAL NPN TRANSISTORS
logo
Seme LAB
BCY89 SEME-LAB-BCY89 Datasheet
18Kb / 2P
   NPN SILICON PLANAR DUAL TRANSISTORS
logo
TT Electronics.
2N3904DCSM TTELEC-2N3904DCSM Datasheet
113Kb / 3P
   SILICON EPITAXIAL DUAL NPN TRANSISTORS
BFY81 TTELEC-BFY81 Datasheet
177Kb / 3P
   SILICON DUAL MATCHED NPN TRANSISTORS
logo
Seme LAB
BCY87 SEME-LAB-BCY87 Datasheet
42Kb / 2P
   NPN SILICON PLANAR DUAL TRANSISTORS
logo
Motorola, Inc
2N2639 MOTOROLA-2N2639 Datasheet
148Kb / 2P
   DUAL AMPLIFIER TRANSISTORS NPN SILICON
logo
Seme LAB
2N3904DCSM SEME-LAB-2N3904DCSM Datasheet
113Kb / 3P
   SILICON EPITAXIAL DUAL NPN TRANSISTORS
BFY81 SEME-LAB-BFY81 Datasheet
177Kb / 3P
   SILICON DUAL MATCHED NPN TRANSISTORS
logo
Central Semiconductor C...
CMXT2222A CENTRAL-CMXT2222A_15 Datasheet
557Kb / 2P
   SURFACE MOUNT DUAL NPN SILICON TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com