データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N3467 データシート(PDF) 1 Page - Central Semiconductor Corp

部品番号 2N3467
部品情報  SILICON PNP TRANSISTORS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
ホームページ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

2N3467 データシート(HTML) 1 Page - Central Semiconductor Corp

  2N3467_15 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp 2N3467_15 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp 2N3467_15 Datasheet HTML 3Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
2N3467
2N3468
SILICON
PNP TRANSISTORS
DESCRIPTION:
The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N3467 and
2N3468 are silicon PNP switching transistors designed
for core driver applications.
MARKING: FULL PART NUMBER
MAXIMUM RATINGS: (TA=25°C)
SYMBOL
2N3467
2N3468
UNITS
Collector-Base Voltage
VCBO
40
50
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
40
50
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
5.0
V
Continuous Collector Current
IC
1.0
A
Power Dissipation
PD
1.0
W
Power Dissipation (TC=25°C)
PD
5.0
W
Operating and Storage Junction Temperature
TJ, Tstg
-65 to +200
°C
Thermal Resistance
ΘJA
175
°C/W
Thermal Resistance
ΘJC
35
°C/W
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (TA=25°C unless otherwise noted)
2N3467
2N3468
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
MIN
MAX
UNITS
ICBO
VCB=30V
-
100
-
100
nA
ICBO
VCB=30V, TA=100°C
-
15
-
15
μA
ICEV
VCE=30V, VBE=3.0V
-
100
-
100
nA
IBEV
VCE=30V, VBE=3.0V
-
120
-
120
nA
BVCBO
IC=10μA
40
-
50
-
V
BVCEO
IC=10mA
40
-
50
-
V
BVEBO
IE=10μA
5.0
-
5.0
-
V
VCE(SAT)
IC=150mA, IB=15mA
-
0.3
-
0.36
V
VCE(SAT)
IC=500mA, IB=50mA
-
0.5
-
0.6
V
VCE(SAT)
IC=1.0A, IB=100mA
-
1.0
-
1.2
V
VBE(SAT)
IC=150mA, IB=15mA
-
1.0
-
1.0
V
VBE(SAT)
IC=500mA, IB=50mA
0.8
1.2
0.8
1.2
V
VBE(SAT)
IC=1.0A, IB=100mA
-
1.6
-
1.6
V
hFE
VCE=1.0V, IC=150mA
40
-
25
-
hFE
VCE=1.0V, IC=500mA
40
120
25
75
hFE
VCE=5.0V, IC=1.0A
40
-
20
-
TO-39 CASE
R2 (26-July 2013)
www.centr a lsemi.com


同様の部品番号 - 2N3467_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semicoa Semiconductor
2N3467L SEMICOA-2N3467L Datasheet
83Kb / 2P
   Type 2N3467L Geometry 6706 Polarity PNP
logo
Microsemi Corporation
2N3467L MICROSEMI-2N3467L Datasheet
59Kb / 2P
   PNP SILICON SWITCHING TRANSISTOR
More results

同様の説明 - 2N3467_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Commercial Compon...
S8550-C-AP MCC-S8550-C-AP Datasheet
218Kb / 2P
   PNP Silicon Transistors
logo
Seme LAB
2N6193LCC4 SEME-LAB-2N6193LCC4 Datasheet
21Kb / 2P
   PNP SILICON TRANSISTORS
logo
Unisonic Technologies
2N2955 UTC-2N2955_11 Datasheet
122Kb / 2P
   SILICON PNP TRANSISTORS
logo
Micro Commercial Compon...
S9012-G MCC-S9012-G Datasheet
223Kb / 2P
   PNP Silicon Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BD680 JMNIC-BD680 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon PNP Transistors
logo
Weitron Technology
WTA8921 WEITRON-WTA8921 Datasheet
621Kb / 4P
   PNP Silicon Transistors
logo
Micro Electronics
PN3638 MICRO-ELECTRONICS-PN3638 Datasheet
191Kb / 2P
   PNP SILICON TRANSISTORS
logo
Micro Commercial Compon...
2SA1980-O MCC-2SA1980-O Datasheet
213Kb / 2P
   PNP Silicon Transistors
2SA562-O MCC-2SA562-O Datasheet
332Kb / 2P
   PNP Silicon Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SA633 JMNIC-2SA633 Datasheet
115Kb / 1P
   Silicon PNP Transistors
BD810_2015 JMNIC-BD810_2015 Datasheet
127Kb / 1P
   Silicon PNP Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com