データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM-AMC-182 データシート(PDF) 3 Page - Tyco Electronics

部品番号 AM-AMC-182
部品情報  Cascadable Thin Film Amplifier, 28 dB Gain, 5 - 1000 MHz
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

AM-AMC-182 データシート(HTML) 3 Page - Tyco Electronics

  AM-AMC-182 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics AM-AMC-182 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics AM-AMC-182 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Cascadable Thin Film Amplifier, 28 dB Gain, 5 - 1000 MHz
AM-/AMC-182
Specifications subject to change without notice.
n North America: Tel. (800) 366-2266
n Asia/Pacific: Tel.+81-44-844-8296, Fax +81-44-844-8298
n Europe: Tel. +44 (1344) 869 595, Fax+44 (1344) 300 020
Visit www.macom.com for additional data sheets and product information.
V 3.00
Typical Performance Curves
Noise Figure
3
Ordering Information
Part Number
Package
AM-182 PIN
TO-8-1
AMC-182 SMA
C-32
1 dB Compression
Intermodulation Intercept
Gain vs. Frequency
VSWR vs. Frequency
9
10
11
12
5
10
20
100
200
500
700
950
1000 1050
Frequency (MHz)
28
29
30
5
10
20
100
200
500
700
950
1000
1050
Frequency (MHz)
+85°C
+25°C
-55°C
1.0
1.4
1.8
2.2
5
10
20
100
200
500
700
950
1000 1050
Frequency (MHz)
RF IN
RF OUT
2.0
2.5
3.0
3.5
5
10
20
100
200
500
700
950
1000 1050
Frequency (MHz)
+85°C
+25°C
10
20
30
40
5
10
20
100
200
500
700
950
1000 1050
Frequency (MHz)
IP2 (f1+f2)
IP3
IP2 (f1-f2)


同様の部品番号 - AM-AMC-182

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
AM-AMC-180 MACOM-AM-AMC-180 Datasheet
223Kb / 3P
   Cascadable Thin Film Amplifier, 10 dB Gain, 10 - 2000 MHz
AM-AMC-184 MACOM-AM-AMC-184 Datasheet
223Kb / 3P
   Cascadable Thin Film Amplifier, 20 dB Gain, 10 - 2000 MHz
More results

同様の説明 - AM-AMC-182

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
M/A-COM Technology Solu...
AM-182 MA-COM-AM-182 Datasheet
87Kb / 3P
   Cascadable Thin Film Amplifier, 28 dB Gain, 5 - 1000 MHz
logo
Tyco Electronics
AM-182 MACOM-AM-182 Datasheet
259Kb / 3P
   Cascadable Thin Film Amplifier 28 dB Gain, 5 - 1000 MHz
AM-AMC-176 MACOM-AM-AMC-176 Datasheet
222Kb / 3P
   Cascadable Thin Film Amplifier, 13 dB Gain, 5 - 1000 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
AM-176 MA-COM-AM-176 Datasheet
83Kb / 3P
   Cascadable Thin Film Amplifier, 13 dB Gain, 5 - 1000 MHz
logo
Tyco Electronics
AM-176 MACOM-AM-176 Datasheet
160Kb / 3P
   Cascadable Thin Film Amplifier 13 dB Gain, 5 - 1000 MHz
AM-177 MACOM-AM-177 Datasheet
193Kb / 2P
   Cascadable Thin Film Amplifier, 12 dB Gain, 10 - 1000 MHz
AM-183 MACOM-AM-183 Datasheet
154Kb / 3P
   Cascadable Thin Film Amplifier 28.5 dB Gain, 10 - 1000 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
AM-177 MA-COM-AM-177 Datasheet
59Kb / 2P
   Cascadable Thin Film Amplifier, 10 dB Gain, 10 - 1000 MHz
AM-183 MA-COM-AM-183 Datasheet
82Kb / 3P
   Cascadable Thin Film Amplifier, 28.5 dB Gain, 10 - 1000 MHz
logo
Tyco Electronics
AM-177 MACOM-AM-177_1 Datasheet
121Kb / 2P
   Cascadable Thin Film Amplifier 12 dB Gain, 10 - 1000 MHz
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com