データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD2268G-M データシート(PDF) 4 Page - Rohm

部品番号 BD2268G-M
部品情報  AEC-Q100 Qualified
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD2268G-M データシート(HTML) 4 Page - Rohm

  BD2268G-M Datasheet HTML 1Page - Rohm BD2268G-M Datasheet HTML 2Page - Rohm BD2268G-M Datasheet HTML 3Page - Rohm BD2268G-M Datasheet HTML 4Page - Rohm BD2268G-M Datasheet HTML 5Page - Rohm BD2268G-M Datasheet HTML 6Page - Rohm BD2268G-M Datasheet HTML 7Page - Rohm BD2268G-M Datasheet HTML 8Page - Rohm BD2268G-M Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 26 page
background image
4/23
BD2268G-M
BD2269G-M
Datasheet
www.rohm.com
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111
15
001
TSZ02201-0R5R0H300120-1-2
24.Feb.2014 Rev.001
Electrical Characteristics - continued
BD2269G-M
(VIN= 5V, Ta= 25°C, unless otherwise specified.)
DC Characteristics
Limit
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Conditions
Operating Current
IDD
-
110
160
µA
V/EN = 0V
VOUT = open
Standby Current
ISTB
-
0.01
5
µA
V/EN = 5V
VOUT = open
V/ENH
2.0
-
-
V
High Input
/EN Input Voltage
V/ENL
-
-
0.8
V
Low Input
/EN Input Leakage
I/EN
-1
+0.01
+1
µA
V/EN = 0V or 5V
ON-Resistance
RON
-
110
155
mΩ
IOUT= 500mA
Over-Current Threshold
ITH
1150
1275
1400
mA
Short Circuit Output Current
ISC
500
-
-
mA
VOUT= 0V, RMS
Output Discharge Resistance
RDISC
30
60
120
IDISC= 1mA
/OC Output Low Voltage
V/OC
-
-
0.4
V
I/OC= 0.5mA
VTUVH
2.1
2.3
2.5
V
VIN Increasing
UVLO Threshold
VTUVL
2.0
2.2
2.4
V
VIN Decreasing
AC Characteristics
Limit
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Conditions
Output Rise Time
tON1
-
1
6
ms
RL= 100Ω
Output Turn ON Time
tON2
-
1.5
10
ms
RL= 100Ω
Output Fall Time
tOFF1
-
1
20
µs
RL= 100Ω
Output Turn OFF Time
tOFF2
-
3
40
µs
RL= 100Ω
/OC Delay Time
t/OC
10
15
20
ms


同様の部品番号 - BD2268G-M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
BD226 ISC-BD226 Datasheet
109Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BD226 NJSEMI-BD226 Datasheet
134Kb / 2P
   Silicon NPN Power Transistor
logo
Rohm
BD22621G-M ROHM-BD22621G-M Datasheet
1Mb / 26P
   0.3A Current Limit High Side Switch ICs
2.Nov.2016 Rev.001
BD22621G-MTR ROHM-BD22621G-MTR Datasheet
1Mb / 26P
   0.3A Current Limit High Side Switch ICs
2.Nov.2016 Rev.001
BD2262G-M ROHM-BD2262G-M Datasheet
615Kb / 37P
   Current Limit High Side Switch ICs
03.Feb.2014 Rev.001
More results

同様の説明 - BD2268G-M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD16936EFV-M ROHM-BD16936EFV-M Datasheet
1Mb / 23P
   AEC-Q100 Qualified
BU97530KVT-M ROHM-BU97530KVT-M Datasheet
976Kb / 59P
   AEC-Q100 Qualified
BD82006FVJ-M ROHM-BD82006FVJ-M Datasheet
1Mb / 26P
   AEC-Q100 Qualified
BD16922EFV-M ROHM-BD16922EFV-M Datasheet
1Mb / 30P
   AEC-Q100 Qualified
BD2244G-M ROHM-BD2244G-M Datasheet
1Mb / 28P
   AEC-Q100 Qualified
BU97550KV-M ROHM-BU97550KV-M Datasheet
2Mb / 72P
   AEC-Q100 Qualified
BU97600XXX ROHM-BU97600XXX Datasheet
1Mb / 63P
   AEC-Q100 Qualified
BD83732HFP-M ROHM-BD83732HFP-M Datasheet
1Mb / 32P
   AEC-Q100 Qualified
logo
IXYS Corporation
IXD_609SI IXYS-IXD_609SI Datasheet
255Kb / 11P
   AEC Q100 Qualified
IXD_614SI IXYS-IXD_614SI Datasheet
260Kb / 12P
   AEC Q100 Qualified
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com