データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BDXXFA1FP3 データシート(PDF) 2 Page - Rohm

部品番号 BDXXFA1FP3
部品情報  High accuracy output voltage
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BDXXFA1FP3 データシート(HTML) 2 Page - Rohm

  BDXXFA1FP3 Datasheet HTML 1Page - Rohm BDXXFA1FP3 Datasheet HTML 2Page - Rohm BDXXFA1FP3 Datasheet HTML 3Page - Rohm BDXXFA1FP3 Datasheet HTML 4Page - Rohm BDXXFA1FP3 Datasheet HTML 5Page - Rohm BDXXFA1FP3 Datasheet HTML 6Page - Rohm BDXXFA1FP3 Datasheet HTML 7Page - Rohm BDXXFA1FP3 Datasheet HTML 8Page - Rohm BDXXFA1FP3 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2/14
BDxxFA1FP3
Datasheet
TSZ02201-0GAG0A600600-1-2
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
08.Jun.2015 Rev.003
● Block Diagram
BDxxFA1FP3
Pin Configuration
Pin Description
Pin No.
Pin name
Pin Function
1
Vo
Output pin
2
GND
GND pin
3
Vcc
Input pin
reverse
FIN
Substrate (Connect to GND)
GND
TSD
OCP
SOFT
START
VO
VCC
Fig. 1 Block Diagram
1
VO
VCC
2
3
GND
(TOP VIEW)
SOT89-3K


同様の部品番号 - BDXXFA1FP3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BDXXFC0 ROHM-BDXXFC0 Datasheet
1Mb / 41P
   35V Withstand Voltage 1A LDO Regulators
10.Jan.2017 Rev.005
BDXXFC0WEFJ ROHM-BDXXFC0WEFJ Datasheet
539Kb / 20P
   Low saturation with PDMOS output
BDXXFD0 ROHM-BDXXFD0 Datasheet
1Mb / 31P
   35V Voltage Resistance 2A LDO Regulators
09.Sep.2019 Rev.003
More results

同様の説明 - BDXXFA1FP3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micross Components
AS29372 MICROSS-AS29372 Datasheet
660Kb / 10P
   High output voltage accuracy
logo
STMicroelectronics
L6706 STMICROELECTRONICS-L6706 Datasheet
623Kb / 47P
   High output voltage accuracy
January 2010 Rev 2
logo
Unisonic Technologies
LR8XXYYBG-AE6-R UTC-LR8XXYYBG-AE6-R Datasheet
176Kb / 6P
   High Output Voltage Accuracy
logo
Analog Devices
ADP7183-EVALZ AD-ADP7183-EVALZ Datasheet
440Kb / 9P
   Output voltage accuracy
logo
Panasonic Semiconductor
AN1433SSM PANASONIC-AN1433SSM Datasheet
98Kb / 7P
   High accuracy, variable output, low voltage operation shunt regulator
logo
Texas Instruments
LP2950-N TI-LP2950-N Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   5V, 3V, and 3.3V Versions Available, High Accuracy Output Voltage
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6666 MAXIM-MAX6666_V01 Datasheet
1Mb / 7P
   High-Accuracy PWM Output Temperature Sensors
2014
MAX6666 MAXIM-MAX6666 Datasheet
268Kb / 8P
   High-Accuracy PWM Output Temperature Sensors
Rev 1; 12/03
MAX6666 MAXIM-MAX6666_09 Datasheet
124Kb / 7P
   High-Accuracy PWM Output Temperature Sensors
Rev 3; 8/09
logo
Analog Devices
ADR3412 AD-ADR3412 Datasheet
900Kb / 24P
   Micropower, High Accuracy Voltage References
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com