データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AZHVDC データシート(PDF) 9 Page - American Zettler, Inc.

部品番号 AZHVDC
部品情報  High voltage direct current relay
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AZETTLER [American Zettler, Inc.]
ホームページ  http://www.azettler.com
Logo AZETTLER - American Zettler, Inc.

AZHVDC データシート(HTML) 9 Page - American Zettler, Inc.

Back Button AZHVDC Datasheet HTML 5Page - American Zettler, Inc. AZHVDC Datasheet HTML 6Page - American Zettler, Inc. AZHVDC Datasheet HTML 7Page - American Zettler, Inc. AZHVDC Datasheet HTML 8Page - American Zettler, Inc. AZHVDC Datasheet HTML 9Page - American Zettler, Inc. AZHVDC Datasheet HTML 10Page - American Zettler, Inc. AZHVDC Datasheet HTML 11Page - American Zettler, Inc. AZHVDC Datasheet HTML 12Page - American Zettler, Inc. AZHVDC Datasheet HTML 13Page - American Zettler, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
AZ
AZHVDC
11/3/14
150 Amp Version
Outline Dimensions (Unit: mm)
Standard product with Vertical mounting
Cfee\Zkfi
72K;1JfX[ R\id`eXc
9636
9636
72 t;36
;83;
72 t;36
7>3:
773:
<<3;
9
726937
72>3;
6=
655s :.jg\Z`Xc fi[\i Xccfn\[/
;83;
72K:
Cf`c U`i`e^ D`X^iXd
MECHANICAL DATA


同様の部品番号 - AZHVDC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Arizona Microtek, Inc
AZH16VS AZM-AZH16VS Datasheet
94Kb / 8P
   ECL/PECL Differential Receiver with Variable Output Swing
AZHEL07 AZM-AZHEL07 Datasheet
73Kb / 6P
   ECL/PECL 2-Input XOR/XNOR
logo
List of Unclassifed Man...
AZHEL11 ETC-AZHEL11 Datasheet
137Kb / 6P
   ECL/PECL 1:2 Differential Fanout Buffer
AZHLT21 ETC1-AZHLT21 Datasheet
146Kb / 5P
   Differential PECL to CMOS/TTL Translator
More results

同様の説明 - AZHVDC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hongfa Technology
HFE18V-300 HONGFA-HFE18V-300 Datasheet
98Kb / 5P
    HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT RELAY
HFE18V-100 HONGFA-HFE18V-100 Datasheet
86Kb / 5P
   HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT RELAY
HFE18V-200 HONGFA-HFE18V-200 Datasheet
132Kb / 7P
   HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT RELAY
HFE18V-150 HONGFA-HFE18V-150 Datasheet
118Kb / 5P
   HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT RELAY
HFE80V-80 HONGFA-HFE80V-80 Datasheet
74Kb / 5P
   LOW VOLTAGE DIRECT CURRENT RELAY
HFE82V-120 HONGFA-HFE82V-120 Datasheet
87Kb / 5P
   DIRECT CURRENT RELAY
HFE80V-200 HONGFA-HFE80V-200 Datasheet
118Kb / 5P
   DIRECT CURRENT RELAY
HFE80V-20 HONGFA-HFE80V-20 Datasheet
90Kb / 4P
   DIRECT CURRENT RELAY
HFE80V-60 HONGFA-HFE80V-60 Datasheet
72Kb / 4P
   DIRECT CURRENT RELAY
HFE82V-60B HONGFA-HFE82V-60B Datasheet
73Kb / 4P
   DIRECT CURRENT RELAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com