データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF3546M データシート(PDF) 2 Page - International Rectifier

部品番号 IRF3546M
部品情報  60A Dual Integrated Power Block
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3546M データシート(HTML) 2 Page - International Rectifier

  IRF3546M_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF3546M_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3546M_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3546M_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3546M_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3546M_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3546M_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3546M_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3546M_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
IRF3546
60A Dual Integrated Power Block
www.irf.com | © 2013 International Rectifier
May 29, 2013 | Final
2
PINOUT DIAGRAM
Figure 1: IRF3546 Top View
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
VIN1
21
22
23
24
25
26
27
28
40
41
15
16
17
VIN1 VIN1
VIN2 VIN2 VIN2
SW2
SW2
SW2
SW2
SW2
SW2
SW2
SW2
19
20
PGND
PGND
18
GATEL2
9
GATEH2
38
39
PGND
PGND
37
GATEL1
7
GATEH1
1
29
30
31
32
33
34
35
36
SW1
SW1
SW1
SW1
SW1
SW1
SW1
SW1
8
42
PGND
IRF3546
PGND
Q1
Q2
Q3
Q4
Figure 2: Block Diagram


同様の部品番号 - IRF3546M_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF3546MTRPBF IRF-IRF3546MTRPBF Datasheet
358Kb / 18P
   60A Dual Integrated Power Block
More results

同様の説明 - IRF3546M_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF3546 IRF-IRF3546 Datasheet
358Kb / 18P
   60A Dual Integrated Power Block
IR3550 IRF-IR3550 Datasheet
837Kb / 22P
   60A Integrated PowIRstage짰
IR3550 IRF-IR3550_15 Datasheet
941Kb / 22P
   60A Integrated PowIRstage
IR3555 IRF-IR3555_15 Datasheet
81Kb / 1P
   60A Integrated PowIRstage
IR3555A IRF-IR3555A_15 Datasheet
81Kb / 1P
   60A Integrated PowIRstage
IR3579 IRF-IR3579_15 Datasheet
82Kb / 1P
   60A Exposed-Top Integrated PowIRstage
IR3579A IRF-IR3579A_15 Datasheet
81Kb / 1P
   60A Exposed-Top Integrated PowIRstage
IR3575 IRF-IR3575 Datasheet
900Kb / 23P
   60A Exposed Top Integrated PowIRstage
IR3575 IRF-IR3575_15 Datasheet
955Kb / 22P
   60A Exposed Top Integrated PowIRstage
logo
Molex Electronics Ltd.
39970-0111 MOLEX11-39970-0111 Datasheet
42Kb / 2P
   10.16mm Beau Eurostyle Fixed Mount PCB Terminal Block, High Power 60A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com