データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF3717PBF-1 データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF3717PBF-1
部品情報  Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3717PBF-1 データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF3717PBF-1_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF3717PBF-1_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3717PBF-1_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3717PBF-1_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3717PBF-1_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3717PBF-1_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3717PBF-1_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3717PBF-1_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3717PBF-1_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF3717PbF-1
5
www.irf.com © 2014 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
July 25, 2014
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
Fig 9. Maximum Drain Current vs.
Ambient Temperature
Fig 10. Threshold Voltage vs. Temperature
25
50
75
100
125
150
TA , Ambient Temperature (°C)
0
5
10
15
20
-75
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
TJ , Temperature ( °C )
1.0
1.5
2.0
2.5
ID = 250μA
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T
= P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
τ
J
τ
J
τ
1
τ
1
τ
2
τ
2
τ
3
τ
3
R
1
R
1
R
2
R
2
R
3
R
3
Ci
i
/Ri
Ci=
τi/Ri
τ
τ
C
τ
4
τ
4
R
4
R
4
Ri (°C/W)
τi (sec)
1.4174
0.000277
11.3607
0.103855
21.8639
1.362000
15.3721
39.60000


同様の部品番号 - IRF3717PBF-1_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF3717PBF-1 IRF-IRF3717PBF-1 Datasheet
258Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results

同様の説明 - IRF3717PBF-1_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7832TR IRF-IRF7832TR Datasheet
268Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRFH7936TRPBF IRF-IRFH7936TRPBF Datasheet
295Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF8252PBF IRF-IRF8252PBF_15 Datasheet
239Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7832PBF IRF-IRF7832PBF_15 Datasheet
268Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7842PBF IRF-IRF7842PBF_15 Datasheet
225Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7820PBF IRF-IRF7820PBF Datasheet
220Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF8736TRPBF IRF-IRF8736TRPBF Datasheet
253Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7820TRPBF IRF-IRF7820TRPBF Datasheet
220Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF8113TRPBF IRF-IRF8113TRPBF Datasheet
272Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF3717TRPBF IRF-IRF3717TRPBF Datasheet
224Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com