データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF6611PBF データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRF6611PBF
部品情報  Ideal for CPU Core DC-DC Converters
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6611PBF データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
IRF6611PbF
4
www.irf.com
Fig 5. Typical Output Characteristics
Fig 4. Typical Output Characteristics
Fig 6. Typical Transfer Characteristics
Fig 7. Normalized On-Resistance vs. Temperature
Fig 8. Typical Capacitance vs.Drain-to-Source Voltage
Fig 9. Normalized Typical On-Resistance vs.
Drain Current and Gate Voltage
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
VGS
TOP
10V
5.0V
4.5V
4.0V
3.5V
3.0V
2.8V
BOTTOM
2.5V
≤60µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
2.5V
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
2.5V
≤60µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
VGS
TOP
10V
5.0V
4.5V
4.0V
3.5V
3.0V
2.8V
BOTTOM
2.5V
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
ID = 27A
VGS = 10V
VGS = 4.5V
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
100
1000
10000
100000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
ID, Drain Current (A)
0
2
4
6
8
10
TJ = 25°C
Vgs = 3.0V
Vgs = 3.5V
Vgs = 4.0V
Vgs = 4.5V
Vgs = 5.0V
Vgs = 10V
1
2
3
4
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = -40°C
TJ = 150°C
VDS = 15V
≤60µs PULSE WIDTH


同様の部品番号 - IRF6611PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF6611PBF IRF-IRF6611PBF Datasheet
266Kb / 10P
   DirectFET Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF6611PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF6623TR1PBF IRF-IRF6623TR1PBF Datasheet
244Kb / 9P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6617PBF IRF-IRF6617PBF_15 Datasheet
244Kb / 9P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6619PBF IRF-IRF6619PBF_15 Datasheet
296Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6621PBF IRF-IRF6621PBF_15 Datasheet
266Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6636PBF IRF-IRF6636PBF_15 Datasheet
288Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6638PBF IRF-IRF6638PBF_15 Datasheet
285Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6609PBF IRF-IRF6609PBF_15 Datasheet
271Kb / 11P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6618PBF IRF-IRF6618PBF_15 Datasheet
250Kb / 9P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6622PBF IRF-IRF6622PBF_15 Datasheet
251Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6610PBF IRF-IRF6610PBF Datasheet
247Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com