データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7241PBF データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7241PBF
部品情報  Trench Technology
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7241PBF データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF7241PBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7241PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7241PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7241PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7241PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7241PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7241PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7241PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7241PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
IRF7241PbF
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
-15V
-10V
-4.5V
-3.7V
-3.5V
-3.3V
-3.0V
-2.7V
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
-2.70V
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 150 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
-15V
-10V
-4.5V
-3.7V
-3.5V
-3.3V
-3.0V
-2.7V
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
-2.70V
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
-10V
-6.2A
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
-VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = -25V
20µs PULSE WIDTH


同様の部品番号 - IRF7241PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7241PBF IRF-IRF7241PBF Datasheet
170Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF7241PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7328TRPBF IRF-IRF7328TRPBF Datasheet
175Kb / 8P
   Trench Technology
IRF7663TR IRF-IRF7663TR Datasheet
82Kb / 7P
   Trench Technology
IRF7530TR IRF-IRF7530TR Datasheet
105Kb / 8P
   Trench Technology
IRF7530TRPBF IRF-IRF7530TRPBF Datasheet
152Kb / 8P
   Trench Technology
IRF7324TRPBF IRF-IRF7324TRPBF Datasheet
169Kb / 8P
   Trench Technology
IRF7607TRPBF IRF-IRF7607TRPBF Datasheet
149Kb / 8P
   Trench Technology
IRF7329TRPBF IRF-IRF7329TRPBF Datasheet
179Kb / 9P
   Trench Technology
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
15L65SP-TO277 YFWDIODE-15L65SP-TO277 Datasheet
825Kb / 3P
   Advanced trench technology
logo
Vishay Siliconix
VS-GT105LA120UX VISHAY-VS-GT105LA120UX Datasheet
190Kb / 9P
   Trench IGBT technology
Revision: 17-Oct-16
logo
Vincotech
V23990-K222-A-PM VINCOTECH-V23990-K222-A-PM Datasheet
2Mb / 17P
   Trench Fieldstop technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com