データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7304PBF データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7304PBF
部品情報  GENERATION V TECHNOLOGY
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7304PBF データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF7304PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
IRF7304PbF
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
ForwardVoltage
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-SourceVoltage
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-SourceVoltage
0
500
1000
1500
1
10
100
A
DS
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
V
= 0V,
f = 1MHz
C
= C
+ C
, C
SHORTED
C
= C
C
= C
+ C
GS
iss
gs
gd
ds
rss
gd
oss
ds
gd
Ciss
Coss
Crss
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
G
A
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE 12
Q , Total Gate Charge (nC)
I = -2.2A
V
= -16V
D
DS
0.1
1
10
100
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
T = 25°C
T = 150°C
J
J
V
= 0V
GS
SD
A
-V
, Source-to-Drain Voltage (V)
1
10
100
1
10
100
OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)
Single Pulse
T
T
= 150 C
= 25 C
°
°
J
A
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
1ms
10ms


同様の部品番号 - IRF7304PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7304PBF IRF-IRF7304PBF Datasheet
231Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304PBF IRF-IRF7304PBF Datasheet
242Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7304PBF-1 IRF-IRF7304PBF-1 Datasheet
238Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7304PBF-1 IRF-IRF7304PBF-1_15 Datasheet
238Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7304PBF IRF-IRF7304PBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFETPOWERMOSFET
More results

同様の説明 - IRF7304PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7313TRPBF IRF-IRF7313TRPBF Datasheet
210Kb / 7P
   Generation V Technology
IRF7389TRPBF IRF-IRF7389TRPBF Datasheet
264Kb / 10P
   Generation V Technology
IRF7309TRPBF IRF-IRF7309TRPBF Datasheet
2Mb / 11P
   GENERATION V TECHNOLOGY
IRF7304TR IRF-IRF7304TR Datasheet
115Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7501TRPBF IRF-IRF7501TRPBF Datasheet
184Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7403TRPBF IRF-IRF7403TRPBF Datasheet
119Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7406TRPBF IRF-IRF7406TRPBF Datasheet
240Kb / 9P
   Generation V Technology
IRLML6302TR IRF-IRLML6302TR Datasheet
285Kb / 8P
   generation v technology
IRF7343TRPBF IRF-IRF7343TRPBF Datasheet
225Kb / 10P
   generation v technology
IRF7306TR IRF-IRF7306TR Datasheet
116Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7389PBF IRF-IRF7389PBF_15 Datasheet
264Kb / 10P
   GENERATION V TECHNOLOGY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com