データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7328PBF データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7328PBF
部品情報  Ultra Low On-Resistance
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7328PBF データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF7328PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7328PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7328PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7328PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7328PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7328PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7328PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7328PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRF7328PbF
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
-60 -40 -20 0
20 40 60 80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
-10V
-8.0A
0.1
1
10
100
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
V
= -15V
20µs PULSE WIDTH
DS
-V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°
0.1
1
10
100
-VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
-2.7V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
-10.0V
-5.0V
-4.5V
-4.0V
-3.5V
-3.3V
-3.0V
BOTTOM -2.7V
0.1
1
10
100
-VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
-2.7V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
VGS
TOP
-10.0V
-5.0V
-4.5V
-4.0V
-3.5V
-3.3V
-3.0V
BOTTOM -2.7V


同様の部品番号 - IRF7328PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7328PBF IRF-IRF7328PBF Datasheet
167Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF7328PBF IRF-IRF7328PBF Datasheet
175Kb / 8P
   Trench Technology
IRF7328PBF IRF-IRF7328PBF_10 Datasheet
175Kb / 8P
   Trench Technology Ultra Low On-Resistance
More results

同様の説明 - IRF7328PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7424 IRF-IRF7424 Datasheet
229Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7425TR IRF-IRF7425TR Datasheet
94Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
logo
List of Unclassifed Man...
AUIRF3004WL ETC2-AUIRF3004WL Datasheet
236Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN7107 ETC2-AUIRFN7107 Datasheet
544Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN8401 ETC2-AUIRFN8401 Datasheet
617Kb / 11P
   Ultra Low On-Resistance
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1010E KERSEMI-IRF1010E Datasheet
786Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF1404S KERSEMI-IRF1404S Datasheet
1Mb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7311 KERSEMI-IRF7311 Datasheet
677Kb / 7P
   Ultra Low On-Resistance
IRFR5505 KERSEMI-IRFR5505 Datasheet
720Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
logo
International Rectifier
IRF7751PBF IRF-IRF7751PBF Datasheet
244Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF9953PBF IRF-IRF9953PBF_15 Datasheet
212Kb / 7P
   ULTRA LOW ON RESISTANCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com