データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7343QPBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7343QPBF
部品情報  Advanced Process Technology
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7343QPBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF7343QPBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7343QPBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7343QPBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7343QPBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7343QPBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7343QPBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7343QPBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7343QPBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF7343QPBF_15 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRF7343QPbF
6
www.irf.com
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
-15V
-12V
-10V
-8.0V
-6.0V
-4.0V
-3.5V
-3.0V
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
-3.0V
Fig 14. Typical Transfer Characteristics
Fig 13. Typical Output Characteristics
Fig 12. Typical Output Characteristics
Fig 15. Typical Source-Drain Diode
ForwardVoltage
P-Channel
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 150 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
-15V
-12V
-10V
-8.0V
-6.0V
-4.0V
-3.5V
-3.0V
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
-3.0V
1
10
100
3
4
5
6
7
V
= -25V
20µs PULSE WIDTH
DS
-V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°
0.1
1
10
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
-V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°
-4.5V
-4.5V


同様の部品番号 - IRF7343QPBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7343QPBF IRF-IRF7343QPBF_10 Datasheet
226Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET
More results

同様の説明 - IRF7343QPBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2204PBF IRF-IRF2204PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com