データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7379PBF データシート(PDF) 8 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7379PBF
部品情報  Generation V Technology
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7379PBF データシート(HTML) 8 Page - International Rectifier

Back Button IRF7379PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7379PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7379PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7379PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7379PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7379PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7379PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7379PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF7379PBF_15 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
IRF7379PbF
8
www.irf.com
Fig 19. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 18. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
P-Channel
Fig 20. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
-
0
200
400
600
800
1000
1
10
100
A
DS
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
V
= 0V,
f = 1MHz
C
= C
+ C
, C
SHORTED
C
= C
C
= C
+ C
GS
iss
gs
gd
ds
rss
gd
oss
ds
gd
Ciss
Coss
Crss
0
4
8
12
16
20
0
5
10
15
20
25
Q , Total Gate Charge (nC)
G
A
I = -3.0A
V
= -24V
DS
D
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE 22
0.1
1
10
100
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


同様の部品番号 - IRF7379PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7379PBF IRF-IRF7379PBF Datasheet
219Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF7379PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7313TRPBF IRF-IRF7313TRPBF Datasheet
210Kb / 7P
   Generation V Technology
IRF7389TRPBF IRF-IRF7389TRPBF Datasheet
264Kb / 10P
   Generation V Technology
IRF7309TRPBF IRF-IRF7309TRPBF Datasheet
2Mb / 11P
   GENERATION V TECHNOLOGY
IRF7304TR IRF-IRF7304TR Datasheet
115Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7501TRPBF IRF-IRF7501TRPBF Datasheet
184Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7403TRPBF IRF-IRF7403TRPBF Datasheet
119Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7406TRPBF IRF-IRF7406TRPBF Datasheet
240Kb / 9P
   Generation V Technology
IRLML6302TR IRF-IRLML6302TR Datasheet
285Kb / 8P
   generation v technology
IRF7343TRPBF IRF-IRF7343TRPBF Datasheet
225Kb / 10P
   generation v technology
IRF7306TR IRF-IRF7306TR Datasheet
116Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7389PBF IRF-IRF7389PBF_15 Datasheet
264Kb / 10P
   GENERATION V TECHNOLOGY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com