データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7380PBF-1 データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7380PBF-1
部品情報  Industry-standard pinout SO-8 Package
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7380PBF-1 データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF7380PBF-1_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7380PBF-1_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7380PBF-1_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7380PBF-1_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7380PBF-1_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7380PBF-1_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7380PBF-1_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7380PBF-1_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7380PBF-1_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3
www.irf.com © 2014 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
October 16, 2014
IRF7380TRPbF-1
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
V
=
I
=
GS
D
10V
3.6A
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0
1
10
100
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = 15V
20μs PULSE WIDTH
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
3.7V
20μs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
VGS
TOP
15V
10V
7.0V
5.0V
4.5V
4.3V
4.0V
BOTTOM
3.7V
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.001
0.01
0.1
1
10
100
3.7V
20μs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
15V
10V
7.0V
5.0V
4.5V
4.3V
4.0V
BOTTOM
3.7V
TJ, Junction Temperature (°C)


同様の部品番号 - IRF7380PBF-1_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7380PBF IRF-IRF7380PBF Datasheet
136Kb / 8P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7380PBF IRF-IRF7380PBF Datasheet
229Kb / 8P
   High frequency DC-DC converters Lead-Free
IRF7380PBF IRF-IRF7380PBF Datasheet
232Kb / 8P
   High frequency DC-DC converters
IRF7380PBF IRF-IRF7380PBF_08 Datasheet
229Kb / 8P
   High frequency DC-DC converters Lead-Free
IRF7380PBF IRF-IRF7380PBF_15 Datasheet
232Kb / 8P
   High frequency DC-DC converters
More results

同様の説明 - IRF7380PBF-1_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7413PBF-1 IRF-IRF7413PBF-1_15 Datasheet
233Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8736PBF-1 IRF-IRF8736PBF-1_15 Datasheet
229Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7821PBF-1 IRF-IRF7821PBF-1_15 Datasheet
260Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7324PBF-1 IRF-IRF7324PBF-1_15 Datasheet
191Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7342PBF-1 IRF-IRF7342PBF-1_15 Datasheet
184Kb / 7P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7420PBF-1 IRF-IRF7420PBF-1_15 Datasheet
196Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7456PBF-1 IRF-IRF7456PBF-1_15 Datasheet
197Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7469PBF-1 IRF-IRF7469PBF-1_15 Datasheet
210Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7103PBF-1 IRF-IRF7103PBF-1_15 Datasheet
281Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8252PBF-1 IRF-IRF8252PBF-1_15 Datasheet
222Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF3717PBF-1 IRF-IRF3717PBF-1 Datasheet
258Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com