データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7805ZPBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7805ZPBF
部品情報  Ultra-Low Gate Impedance
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7805ZPBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF7805ZPBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7805ZPBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7805ZPBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7805ZPBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7805ZPBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7805ZPBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7805ZPBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7805ZPBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF7805ZPBF_15 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRF7805ZPbF
6
www.irf.com
Fig 13c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
25
50
75
100
125
150
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
50
100
150
200
250
300
I D
TOP
6.0A
6.9A
BOTTOM
12A
Fig 14a. Switching Time Test Circuit
Fig 14b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
V
GS
Pulse Width < 1µs
Duty Factor < 0.1%
V
DD
V
DS
L
D
D.U.T
+
-
Fig 13b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 13a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Fig 12. On-Resistance Vs. Gate Voltage
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.00
0.01
0.02
0.03
TJ = 25°C
TJ = 125°C


同様の部品番号 - IRF7805ZPBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7805ZPBF-1 IRF-IRF7805ZPBF-1 Datasheet
261Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7805ZPBF-1 IRF-IRF7805ZPBF-1_15 Datasheet
261Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results

同様の説明 - IRF7805ZPBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLR8259PBF IRF-IRLR8259PBF_15 Datasheet
375Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7831PBF IRF-IRF7831PBF_15 Datasheet
270Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7910PBF IRF-IRF7910PBF_15 Datasheet
223Kb / 8P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR3717PBF IRF-IRLR3717PBF_15 Datasheet
272Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_15 Datasheet
360Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7455TR UMW-IRF7455TR Datasheet
373Kb / 8P
   Ultra-Low Gate Impedance
logo
International Rectifier
IRF8915PBF IRF-IRF8915PBF_15 Datasheet
291Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRL3713PBF IRF-IRL3713PBF_15 Datasheet
284Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR7807ZPBF IRF-IRLR7807ZPBF_15 Datasheet
273Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR3802PBF IRF-IRLR3802PBF_15 Datasheet
287Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com