データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7831PBF データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7831PBF
部品情報  Ultra-Low Gate Impedance
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7831PBF データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7831PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7831PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7831PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7831PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7831PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7831PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7831PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7831PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7831PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF7831PbF
www.irf.com
5
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
Notes:
1. Duty Factor D = t1/t2
2. Peak Tj = P dm x Zthja + Tc
τ
J
τ
J
τ
1
τ
1
τ
2
τ
2
τ
3
τ
3
R
1
R
1
R
2
R
2
R
3
R
3
C
Ci=
τi/Ri
τ
τ
C
τ
4
τ
4
R
4
R
4
τ
5
τ
5
R
5
R
5
Ri (°C/W)
τi (sec)
0.514
0.000182
2.445
0.030949
20.64
0.36354
17.80
6.99
8.604
109
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
Fig 10. Threshold Voltage Vs. Temperature
-75
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
TJ , Temperature ( °C )
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
ID = 250µA
25
50
75
100
125
150
TJ , Junction Temperature (°C)
0
4
8
12
16
20
24


同様の部品番号 - IRF7831PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7831PBF IRF-IRF7831PBF Datasheet
264Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 30V , RDS(on)max = 3.6m廓@VGS = 10V , Qg(typ.) = 40nC )
IRF7831PBF IRF-IRF7831PBF Datasheet
275Kb / 10P
   High Frequency Point-of-Load Synchronous Buck Converter
More results

同様の説明 - IRF7831PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLR8259PBF IRF-IRLR8259PBF_15 Datasheet
375Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7910PBF IRF-IRF7910PBF_15 Datasheet
223Kb / 8P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR3717PBF IRF-IRLR3717PBF_15 Datasheet
272Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_15 Datasheet
360Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7455TR UMW-IRF7455TR Datasheet
373Kb / 8P
   Ultra-Low Gate Impedance
logo
International Rectifier
IRF8915PBF IRF-IRF8915PBF_15 Datasheet
291Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRL3713PBF IRF-IRL3713PBF_15 Datasheet
284Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR7807ZPBF IRF-IRLR7807ZPBF_15 Datasheet
273Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR3802PBF IRF-IRLR3802PBF_15 Datasheet
287Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7805ZPBF IRF-IRF7805ZPBF_15 Datasheet
275Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com