データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7834PBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7834PBF
部品情報  Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7834PBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF7834PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7834PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7834PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7834PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7834PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7834PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7834PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7834PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF7834PBF_15 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRF7834PbF
6
www.irf.com
Fig 13c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 14a. Switching Time Test Circuit
Fig 14b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
V
GS
Pulse Width < 1µs
Duty Factor < 0.1%
V
DD
V
DS
L
D
D.U.T
+
-
Fig 13b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 13a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Fig 12. On-Resistance Vs. Gate Voltage
25
50
75
100
125
150
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
20
40
60
80
100
I D
TOP
5.9A
6.7A
BOTTOM
16A
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0
4
8
12
16
20
TJ = 25°C
TJ = 125°C
ID = 20A


同様の部品番号 - IRF7834PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7834PBF IRF-IRF7834PBF Datasheet
189Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF7834PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7832TR IRF-IRF7832TR Datasheet
268Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRFH7936TRPBF IRF-IRFH7936TRPBF Datasheet
295Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF8252PBF IRF-IRF8252PBF_15 Datasheet
239Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7832PBF IRF-IRF7832PBF_15 Datasheet
268Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7842PBF IRF-IRF7842PBF_15 Datasheet
225Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF3717PBF-1 IRF-IRF3717PBF-1_15 Datasheet
258Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7820PBF IRF-IRF7820PBF Datasheet
220Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF8736TRPBF IRF-IRF8736TRPBF Datasheet
253Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7820TRPBF IRF-IRF7820TRPBF Datasheet
220Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF8113TRPBF IRF-IRF8113TRPBF Datasheet
272Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF3717TRPBF IRF-IRF3717TRPBF Datasheet
224Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com