データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF8301MPBF データシート(PDF) 7 Page - International Rectifier

部品番号 IRF8301MPBF
部品情報  Ultra-low Package Inductance
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF8301MPBF データシート(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IRF8301MPBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF8301MPBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF8301MPBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF8301MPBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF8301MPBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF8301MPBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF8301MPBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF8301MPBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF8301MPBF_15 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
IRF8301MTRPbF
www.irf.com © 2013 International Rectifier
September 6, 2013
7
Fig 16a. Gate Charge Test Circuit
Fig 16b. Gate Charge Waveform
Fig 17b. Unclamped Inductive Waveforms
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 17a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 18b. Switching Time Waveforms
Fig 18a. Switching Time Test Circuit
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1
Qgs2
Qgd
Qgodr
1K
VCC
DUT
0
L
S
20K
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
VGS
+
-VDD


同様の部品番号 - IRF8301MPBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF8301MPBF IRF-IRF8301MPBF Datasheet
344Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
More results

同様の説明 - IRF8301MPBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF6718L2PBF IRF-IRF6718L2PBF Datasheet
236Kb / 10P
   Ultra Low Package Inductance
IRF8304MPBF IRF-IRF8304MPBF_15 Datasheet
279Kb / 9P
   Ultra Low Package Inductance
IRF8327SPBF IRF-IRF8327SPBF_15 Datasheet
264Kb / 10P
   Ultra Low Package Inductance
IRF6710S2PBF IRF-IRF6710S2PBF Datasheet
307Kb / 10P
   Ultra Low Package Inductance
logo
TDK Electronics
CLLE1AX7S0G225M-0.95 TDK-CLLE1AX7S0G225M-0.95 Datasheet
936Kb / 13P
   Ultra Low Inductance Capacitors
logo
International Rectifier
IRF6636 IRF-IRF6636 Datasheet
238Kb / 9P
   Low Resistance and Low Charge Along With Ultra Low Package Inductance to Reduce
logo
Cree, Inc
CAS325M12HM2 CREE-CAS325M12HM2 Datasheet
1Mb / 7P
   Ultra Low Loss, Low (5 nH) Inductance
logo
M/A-COM Technology Solu...
MADS-002545-1307 MA-COM-MADS-002545-1307_15 Datasheet
608Kb / 4P
   Ultra Low Parasitic Capacitance and Inductance
logo
Vincotech
10-PZ123BA080MR-M909L28Y VINCOTECH-10-PZ123BA080MR-M909L28Y Datasheet
574Kb / 16P
   Ultra Low Inductance with integrated DC-capacitors
10-PZ12NMA027ME-M340F63Y VINCOTECH-10-PZ12NMA027ME-M340F63Y Datasheet
3Mb / 28P
   Ultra Low Inductance with Integrated DC-capacitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com