データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF8308MPBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRF8308MPBF
部品情報  Dual Sided Cooling Compatible
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF8308MPBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF8308MPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF8308MPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF8308MPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF8308MPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF8308MPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF8308MPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF8308MPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF8308MPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF8308MPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRF8308MPbF
6
www.irf.com © 2014 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
February 24, 2014
Fig 15a. Gate Charge Test Circuit
Fig 15b. Gate Charge Waveform
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1 Qgs2
Qgd
Qgodr
Fig 16b. Unclamped Inductive Waveforms
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 16a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 17b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
Fig 17a. Switching Time Test Circuit
R G
IAS
0.01
Ω
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
1K
VCC
DUT
0
L
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
- VDD
VGS


同様の部品番号 - IRF8308MPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF8308MPBF IRF-IRF8308MPBF Datasheet
277Kb / 9P
   RoHs Compliant Containing No Lead and Bromide
IRF8308MPBF IRF-IRF8308MPBF Datasheet
271Kb / 10P
   RoHs Compliant Containing No Lead and Bromide
More results

同様の説明 - IRF8308MPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF6715MPBF IRF-IRF6715MPBF_15 Datasheet
282Kb / 9P
   Dual Sided Cooling Compatible
IRF6716MPBF IRF-IRF6716MPBF_15 Datasheet
280Kb / 9P
   Dual Sided Cooling Compatible
IRF6714MPBF IRF-IRF6714MPBF_15 Datasheet
261Kb / 9P
   Dual Sided Cooling Compatible
IRF8302MPBF IRF-IRF8302MPBF_15 Datasheet
274Kb / 9P
   Dual Sided Cooling Compatible
logo
Infineon Technologies A...
V61-14.80M INFINEON-V61-14.80M Datasheet
146Kb / 2P
   Easy mounting for single sided cooling
2012-06-05 Revision: 3.0
V50-14.45M INFINEON-V50-14.45M Datasheet
218Kb / 2P
   Easy mounting for single sided cooling
2018-07-05 Revision: 3.1
V72-14.150M INFINEON-V72-14.150M Datasheet
128Kb / 2P
   Easy mounting for single sided cooling
2012-05-05 Revision: 3.0
V50-14.45N INFINEON-V50-14.45N Datasheet
266Kb / 2P
   Easy mounting for single sided cooling
2018-07-05 Revision: 3.1
V61-14.80N INFINEON-V61-14.80N Datasheet
132Kb / 2P
   Easy mounting for single sided cooling
2014-05-05 Revision: 3.0
V72-26.80M INFINEON-V72-26.80M Datasheet
195Kb / 2P
   Easy mounting for single sided cooling
2018-07-05 Revision: 3.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com