データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF9335PBF データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRF9335PBF
部品情報  Industry-Standard SO-8 Package
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9335PBF データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF9335PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF9335PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9335PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9335PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9335PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9335PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9335PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF9335PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRF9335PbF
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 6. Typical Gate Charge vs.Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance vs.Drain-to-Source Voltage
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
TJ , Junction Temperature (°C)
0.6
0.8
1.1
1.4
1.6
ID = -5.4A
VGS = -10V
1
10
100
-VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
10
100
1000
10000
VGS = 0V,
f = 1 KHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
0.1
1
10
100
-V DS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
VGS
TOP
-10V
-5.0V
-4.5V
-4.0V
-3.5V
-3.0V
-2.8V
BOTTOM
-2.5V
≤60µs PULSE WIDTH Tj = 25°C
-2.5V
0.1
1
10
100
-V DS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
≤60µs PULSE WIDTH Tj = 150°C
-2.5V
VGS
TOP
-10V
-5.0V
-4.5V
-4.0V
-3.5V
-3.0V
-2.8V
BOTTOM
-2.5V
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
-VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = -10V
≤60µs PULSE WIDTH
0246
8
10
12
QG, Total Gate Charge (nC)
0
2
4
6
8
10
12
14
VDS= -24V
VDS= -15V
VDS= -6V
ID= -4.3A


同様の部品番号 - IRF9335PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF9335PBF IRF-IRF9335PBF Datasheet
274Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF9335PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRL6372PBF IRF-IRL6372PBF_15 Datasheet
278Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
IRF9362PBF IRF-IRF9362PBF_15 Datasheet
292Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
IRF9332PBF IRF-IRF9332PBF_15 Datasheet
289Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
IRF9358PBF IRF-IRF9358PBF_15 Datasheet
280Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
IRF9321PBF IRF-IRF9321PBF_15 Datasheet
275Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
IRF7413PBF-1 IRF-IRF7413PBF-1_15 Datasheet
233Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8736PBF-1 IRF-IRF8736PBF-1_15 Datasheet
229Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7821PBF-1 IRF-IRF7821PBF-1_15 Datasheet
260Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7324PBF-1 IRF-IRF7324PBF-1_15 Datasheet
191Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7342PBF-1 IRF-IRF7342PBF-1_15 Datasheet
184Kb / 7P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com