データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCW29 データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BCW29
部品情報  PNP general purpose transistors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BCW29 データシート(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BCW29_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BCW29_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BCW29_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BCW29_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BCW29_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BCW29_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2004 Jan 13
4
NXP Semiconductors
Product data sheet
PNP general purpose transistors
BCW29; BCW30
PACKAGE OUTLINE
UNIT
A1
max.
bp
cD
E
e1
HE
Lp
Qw
v
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
04-11-04
06-03-16
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.1
0.48
0.38
0.15
0.09
3.0
2.8
1.4
1.2
0.95
e
1.9
2.5
2.1
0.55
0.45
0.1
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0.45
0.15
SOT23
TO-236AB
bp
D
e1
e
A
A1
Lp
Q
detail X
HE
E
w M
v M A
B
A
B
0
1
2 mm
scale
A
1.1
0.9
c
X
12
3
Plastic surface-mounted package; 3 leads
SOT23


同様の部品番号 - BCW29_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
BCW29 KEXIN-BCW29_15 Datasheet
954Kb / 2P
   PNP Transistors
More results

同様の説明 - BCW29_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Weitron Technology
SS8550LT1 WEITRON-SS8550LT1 Datasheet
404Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
S9012 WEITRON-S9012 Datasheet
1Mb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
logo
NXP Semiconductors
BCX71 PHILIPS-BCX71 Datasheet
43Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 20
BC859 PHILIPS-BC859 Datasheet
46Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 May 28
BCX17 PHILIPS-BCX17 Datasheet
42Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 May 31
logo
Weitron Technology
A1015 WEITRON-A1015 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
2SA1036K WEITRON-2SA1036K Datasheet
209Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
logo
NXP Semiconductors
BC857BW115 NXP-BC857BW115 Datasheet
163Kb / 10P
   PNP general purpose transistors
2002 Feb 04
BCW69 PHILIPS-BCW69_15 Datasheet
119Kb / 6P
   PNP general purpose transistors
2004 Feb 06
logo
First Components Intern...
2N3905 FCI-2N3905_6 Datasheet
77Kb / 2P
   PNP General Purpose Transistors
logo
Weitron Technology
KTA1505 WEITRON-KTA1505 Datasheet
411Kb / 3P
   PNP General Purpose Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com