データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1816S-TL-H データシート(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

部品番号 2SD1816S-TL-H
部品情報  Bipolar Transistor (-)100V, (-)4A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

2SD1816S-TL-H データシート(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  2SD1816S-TL-H Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 2SD1816S-TL-H Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 2SD1816S-TL-H Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 2SD1816S-TL-H Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 2SD1816S-TL-H Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 2SD1816S-TL-H Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 2SD1816S-TL-H Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 2SD1816S-TL-H Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 2SD1816S-TL-H Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
2SB1216 / 2SD1816
No.2540-5/9
Taping Specification
2SB1216S-TL-E, 2SB1216S-TL-H, 2SB1216T-TL-E2SB1216T-TL-H, 2SD1816S-TL-E, 2SD1816S-TL-H,
2SD1816T-TL-E, 2SD1816T-TL-H


同様の部品番号 - 2SD1816S-TL-H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
2SD1816S-TL-H ONSEMI-2SD1816S-TL-H Datasheet
366Kb / 9P
   Bipolar Transistor
September, 2013
2SD1816S-TL-H ONSEMI-2SD1816S-TL-H Datasheet
468Kb / 7P
   Bipolar Transistor
March 2016 - Rev. 2
More results

同様の説明 - 2SD1816S-TL-H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
2SB1215 ONSEMI-2SB1215 Datasheet
106Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)100V, (-)3A, Low VCE(sat) (PNP)NPN Single TP/TP-FA
November, 2013
2SA2205 ONSEMI-2SA2205 Datasheet
365Kb / 9P
   Bipolar Transistor -100V, -2A, Low VCE(sat), PNP Single TP/TP-FA
September, 2013
2SC4134 ONSEMI-2SC4134 Datasheet
401Kb / 9P
   Bipolar Transistor 100V, 1A, Low VCE(sat), NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SC6099-TL-E ONSEMI-2SC6099-TL-E Datasheet
402Kb / 9P
   Bipolar Transistor 100V, 2A, Low VCE(sat), NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SB1202 ONSEMI-2SB1202 Datasheet
100Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)3A, Low VCE(sat) (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SB1203 ONSEMI-2SB1203_13 Datasheet
389Kb / 10P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SA2040 ONSEMI-2SA2040 Datasheet
436Kb / 10P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)8A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SA2169 ONSEMI-2SA2169 Datasheet
426Kb / 10P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)10A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SB1201 ONSEMI-2SB1201 Datasheet
388Kb / 10P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)2A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SD1803T ONSEMI-2SD1803T Datasheet
389Kb / 10P
   Bipolar Transistor 50V, (??5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com