データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC6097-TL-E データシート(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

部品番号 2SC6097-TL-E
部品情報  Bipolar Transistor 60V, 3A, Low VCE(sat), NPN Single TP/TP-FA
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

2SC6097-TL-E データシート(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  2SC6097-TL-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 2SC6097-TL-E Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
2SC6097
No. A0412-7/9
Bag Packing Specification
2SC6097-E


同様の部品番号 - 2SC6097-TL-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
2SC6097 SANYO-2SC6097 Datasheet
46Kb / 4P
   NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor High-Current Switching Applications
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC6097 ISC-2SC6097 Datasheet
347Kb / 4P
   isc Silicon NPN Power Transistor
More results

同様の説明 - 2SC6097-TL-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
2SB1202 ONSEMI-2SB1202 Datasheet
100Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)3A, Low VCE(sat) (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SB1215 ONSEMI-2SB1215 Datasheet
106Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)100V, (-)3A, Low VCE(sat) (PNP)NPN Single TP/TP-FA
November, 2013
2SA2126 ONSEMI-2SA2126 Datasheet
382Kb / 9P
   Bipolar Transistor -50V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single TP/TP-FA
September, 2013
2SD1805 ONSEMI-2SD1805 Datasheet
405Kb / 9P
   Bipolar Transistor 20V, 5A, Low VCE(sat), NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SC6098 ONSEMI-2SC6098 Datasheet
409Kb / 9P
   Bipolar Transistor 80V, 2.5A, Low VCE(sat), NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SC4134 ONSEMI-2SC4134 Datasheet
401Kb / 9P
   Bipolar Transistor 100V, 1A, Low VCE(sat), NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SC6099-TL-E ONSEMI-2SC6099-TL-E Datasheet
402Kb / 9P
   Bipolar Transistor 100V, 2A, Low VCE(sat), NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SB1203 ONSEMI-2SB1203_13 Datasheet
389Kb / 10P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SA2040 ONSEMI-2SA2040 Datasheet
436Kb / 10P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)8A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SA2169 ONSEMI-2SA2169 Datasheet
426Kb / 10P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)10A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com