データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFP150MPBF データシート(PDF) 8 Page - International Rectifier

部品番号 IRFP150MPBF
部品情報  ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFP150MPBF データシート(HTML) 8 Page - International Rectifier

  IRFP150MPBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFP150MPBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFP150MPBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFP150MPBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFP150MPBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFP150MPBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFP150MPBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFP150MPBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
IRFP150MPbF
8
www.irf.com
Data and specifications subject to change without notice.
IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903
Visit us at www.irf.com for sales contact information.03/2010
TO-247AC Part Marking Information
TO-247AC Package Outline (Dimensions are shown in millimeters (inches))
`@6SÃ Ã2Ã!
96U@Ã8P9@
Q6SUÃIVH7@S
DIU@SI6UDPI6G
GPBP
S@8UDAD@S
6TT@H7G`
$%ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ$&
,5)3(
à "$C
GDI@ÃC
vqvph‡r†ÃÅGrhqA…rrÅ
X@@FÃ"$
GPUÃ8P9@
DIÃUC@Ã6TT@H7G`ÃGDI@ÃÅCÅ
6TT@H7G@9ÃPIÃXXÃ"$Ã!
I‚‡r)ÃÅQÅÃvÃh††r€iy’Ãyvr†v‡v‚
@Y6HQG@)
XDUCÃ6TT@H7G`Ã
UCDTÃDTÃ6IÃDSAQ@"Ã
GPUÃ8P9@Ã$%$&
p
Å6Å
Å6Å
@
@!!
R
@!
!Y
G
G
9
6
r
!‘ÃÃi!
"‘ÃÃi
G@69ÃUDQ
T@@
WD@XÃÅ7Å
i#
7
6
‘Ã Ã
7 6Ã
6!
6
‘Ã Ã
7 6Ã
9
T
@
UC@SH6GÃQ69
$
‘ÃQ
‘Ã Ã
7 6Ã
WD@X)ÃÅ7Å
T@8UDPI)Ã88Ã99Ã@@
iÃi!Ãi#
p
76T@ÃH@U6G
QG6UDIB
WD@X)ÃÅ6ÅÃÃÅ6Å


同様の部品番号 - IRFP150MPBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFP150MPBF IRF-IRFP150MPBF Datasheet
1Mb / 8P
   Advanced Process Technology, Dynamic dv/dt Rating
More results

同様の説明 - IRFP150MPBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2204PBF IRF-IRF2204PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com