データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMUN5214T1G データシート(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

部品番号 SMUN5214T1G
部品情報  Digital Transistors (BRT) R1 = 10 k, R2 = 47 k
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SMUN5214T1G データシート(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  SMUN5214T1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SMUN5214T1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SMUN5214T1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SMUN5214T1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SMUN5214T1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor SMUN5214T1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor SMUN5214T1G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor SMUN5214T1G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor SMUN5214T1G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
MUN2214, MMUN2214L, MUN5214, DTC114YE, DTC114YM3, NSBC114YF3
http://onsemi.com
5
TYPICAL CHARACTERISTICS
MUN2214, MMUN2214L, MUN5214, DTC114YE, DTC114YM3
1000
100
10
1
Figure 2. VCE(sat) vs. IC
10
020
30
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
40
50
Figure 3. DC Current Gain
Figure 4. Output Capacitance
010
20
50
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 5. Output Current vs. Input Voltage
100
10
1
0.1
0.01
0.001
012
3
4
Vin, INPUT VOLTAGE (V)
56
7
8
9
10
Figure 6. Input Voltage vs. Output Current
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
IC/IB = 10
−55°C
150°C
25°C
f = 10 kHz
IE = 0 A
TA = 25°C
VO = 5 V
150°C
−55°C
25°C
VO = 0.2 V
25°C
1
0.1
0.01
40
30
0.1
1
100
10
VCE = 10 V
25°C
150°C
−55°C
3.6
3.2
2.8
2.4
2
1.6
1.2
0.8
0.4
0
010
20
30
40
50
100
10
1
0.1
150°C
−55°C


同様の部品番号 - SMUN5214T1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
SMUN5214T1G ONSEMI-SMUN5214T1G Datasheet
150Kb / 12P
   Digital Transistors (BRT) R1 = 10 k, R2 = 47 k
August, 2012 ??Rev. 0
SMUN5214T1G ONSEMI-SMUN5214T1G Datasheet
141Kb / 12P
   Digital Transistors (BRT)
November, 2016 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com