データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KIC3201S-21 データシート(PDF) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KIC3201S-21
部品情報  CMOS Linear Integrated Circuit
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KIC3201S-21 データシート(HTML) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

  KIC3201S-21 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KIC3201S-21 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KIC3201S-21 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KIC3201S-21 Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KIC3201S-21 Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
2013. 7. 04
5/5
KIC3201S/T-12 ~ KIC3201S/T-60
Revision No : 12
TIME (1msec/div)
0
2
3
-1
-2
1
800
0
400
200
600
1000
Fig. 7 Load Transient Response
(IOUT = 200mA)
Fig. 8 PSRR
Fig. 9 IOUT - VDROP
FREQUENCY f (kHz)
0
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
1
10
1000
100
200mA
1mA
Output Current
Output Voltage
I
O=200mA
I
O=100mA
V
IN = 3.8VDC + 1VP-PAC
C
L = 1µF(Ceramic)
V
IN = 2.8V, CIN = CL = 1.0µF(Ceramic)
TIME (40
µsec/div)
5
4
0
2
3
-1
1
2.6
2.2
1.4
1.8
1.5
2.0
2.4
Fig. 5 Input Transient Response
TIME (1msec/div)
0
2
-2
3
-1
1
200
120
0
40
80
160
Fig. 6 Load Transient Response
(IOUT = 40mA)
Output Voltage
Input Voltage
Output Current
Output Voltage
40mA
1mA
V
IN = 2.8V, CIN = CL = 1.0µF(Ceramic)
I
OUT = 200mA, CIN = CL = 1.0µF(Ceramic), Topr = 25 C
100
400
200
300
C
IN = CL =1.0µF(Ceramic)
0
Output Current (mA)
0.0
0.2
0.8
1.2
0.6
1.0
0.4
Topr =25 C
85 C
-40 C
0
100
0
Fig.10 PD - Ta
25
50
75
100
125
150
175
200
300
400
500
600
700
800
1000
900
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)


同様の部品番号 - KIC3201S-21

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC3201S-21 KEC-KIC3201S-21 Datasheet
383Kb / 6P
   CMOS Linear Integrated Circuit Large Current Positive Voltage Regulator
KIC3201S-21 KEC-KIC3201S-21 Datasheet
477Kb / 5P
   CMOS Linear Integrated Circuit
KIC3201S-21 KEC-KIC3201S-21 Datasheet
385Kb / 5P
   SEMICONDUCTOR
More results

同様の説明 - KIC3201S-21

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC3201S KEC-KIC3201S_07 Datasheet
477Kb / 5P
   CMOS Linear Integrated Circuit
KIC3210T-018 KEC-KIC3210T-018 Datasheet
478Kb / 5P
   CMOS Linear Integrated Circuit
logo
Toshiba Semiconductor
TCK106AG TOSHIBA-TCK106AG Datasheet
449Kb / 12P
   CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC75S58AFE TOSHIBA-TC75S58AFE Datasheet
152Kb / 8P
   CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TCB010FNG TOSHIBA-TCB010FNG Datasheet
671Kb / 26P
   CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC75S201L6X TOSHIBA-TC75S201L6X Datasheet
229Kb / 7P
   TOSHIBA CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TB2941HQ TOSHIBA-TB2941HQ Datasheet
1,017Kb / 24P
   Bi-CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TB2938HQ TOSHIBA-TB2938HQ Datasheet
551Kb / 26P
   Bi-CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TCK106AF TOSHIBA-TCK106AF Datasheet
585Kb / 12P
   TOSHIBA CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TB2996HQ TOSHIBA-TB2996HQ Datasheet
1Mb / 24P
   Bi-CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com