データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KIC3201S-36 データシート(PDF) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KIC3201S-36
部品情報  CMOS Linear Integrated Circuit
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KIC3201S-36 データシート(HTML) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

  KIC3201S-36 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KIC3201S-36 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KIC3201S-36 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KIC3201S-36 Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KIC3201S-36 Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
2013. 7. 04
4/5
KIC3201S/T-12 ~ KIC3201S/T-60
Revision No : 12
OUTPUT CURRENT IOUT (mA)
1.5
1.6
1.8
1.9
1.7
0
200
300
100
400
Fig. 1 IOUT - VOUT
INPUT VOLTAGE VIN (V)
1.4
1.0
1.2
1.8
2.0
1.6
01
5
34
7
6
28
Fig. 2 VIN - VOUT
INPUT VOLTAGE VIN (V)
5
20
15
0
10
04
26
8
Fig. 3 VIN - ISS
1.75
1.70
1.80
1.90
1.85
0
-20
100
60
-60
-40
40
20
80
Fig. 4 Ta - VOUT
Topr = 25 C
85 C
-40 C
Topr = 85 C
25 C
-40 C
Ambient Temp Ta ( C)
V
IN = 2.8V
C
IN = CL = 1.0µF(Ceramic)
Topr = 25 C
C
IN = CL = 1.0µF(Ceramic)
KIC3201S/T-18
I
OUT = 1mA
100mA
40mA
I
OUT = 1mA
40mA
Application Circuit
VIN
VIN
GND
VOUT
VOUT
CIN
1
µF
(Ceramic)
CL
1
µF
(Ceramic)
Block Diagram
V
OUT
V
IN
GND
+
1
2
3
OVER CURRENT
PROTECTION
VRef


同様の部品番号 - KIC3201S-36

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC3201S-36 KEC-KIC3201S-36 Datasheet
383Kb / 6P
   CMOS Linear Integrated Circuit Large Current Positive Voltage Regulator
KIC3201S-36 KEC-KIC3201S-36 Datasheet
477Kb / 5P
   CMOS Linear Integrated Circuit
KIC3201S-36 KEC-KIC3201S-36 Datasheet
385Kb / 5P
   SEMICONDUCTOR
More results

同様の説明 - KIC3201S-36

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC3201S KEC-KIC3201S_07 Datasheet
477Kb / 5P
   CMOS Linear Integrated Circuit
KIC3210T-018 KEC-KIC3210T-018 Datasheet
478Kb / 5P
   CMOS Linear Integrated Circuit
logo
Toshiba Semiconductor
TCK106AG TOSHIBA-TCK106AG Datasheet
449Kb / 12P
   CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC75S58AFE TOSHIBA-TC75S58AFE Datasheet
152Kb / 8P
   CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TCB010FNG TOSHIBA-TCB010FNG Datasheet
671Kb / 26P
   CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC75S201L6X TOSHIBA-TC75S201L6X Datasheet
229Kb / 7P
   TOSHIBA CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TB2941HQ TOSHIBA-TB2941HQ Datasheet
1,017Kb / 24P
   Bi-CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TB2938HQ TOSHIBA-TB2938HQ Datasheet
551Kb / 26P
   Bi-CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TCK106AF TOSHIBA-TCK106AF Datasheet
585Kb / 12P
   TOSHIBA CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TB2996HQ TOSHIBA-TB2996HQ Datasheet
1Mb / 24P
   Bi-CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com