データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2PB1424_15 データシート(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

部品番号 2PB1424_15
部品情報  20 V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

2PB1424_15 データシート(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button 2PB1424_15_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 2PB1424_15_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 2PB1424_15_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 2PB1424_15_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 2PB1424_15_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 2PB1424_15_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 2PB1424_15_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 2PB1424_15_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 2PB1424_15_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
2PB1424_2
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 15 January 2007
8 of 13
NXP Semiconductors
2PB1424
20 V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
Tamb =25 °C; f = 1 MHz; IE =ie =0A
Tamb =25 °C; f = 1 MHz; IE =ie =0A
Fig 12. Common-base input capacitance as a function
of emitter-base voltage; typical values
Fig 13. Common-base output capacitance as a
function of collector-base voltage; typical
values
006aaa954
VEB (V)
−10−1
−102
−10
−1
102
103
Cib
(pF)
10
006aaa955
VCB (V)
−10−1
−102
−10
−1
102
103
Cob
(pF)
10


同様の部品番号 - 2PB1424_15_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
2PB1424 PHILIPS-2PB1424 Datasheet
69Kb / 11P
   20 V, 3 A PNP low VCEsat transistor
Rev. 01-2 May 2005
2PB1424 NXP-2PB1424 Datasheet
134Kb / 13P
   20 V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
Rev. 02-15 January 2007
logo
Nexperia B.V. All right...
2PB1424 NEXPERIA-2PB1424 Datasheet
719Kb / 13P
   20 V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
Rev. 02 - 15 January 2007
More results

同様の説明 - 2PB1424_15_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PBSS5320X PHILIPS-PBSS5320X Datasheet
121Kb / 12P
   20 V, 3 A PNP Low VCEsat (BISS) transistor
2004 Nov 04
PBSS5320X PHILIPS-PBSS5320X_15 Datasheet
203Kb / 12P
   PNP low VCEsat (BISS) transistor 20 V, 3 A
2004 Nov 04
PBSS5320T PHILIPS-PBSS5320T Datasheet
85Kb / 10P
   20 V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
2004 Jan 15
2PB1424 NXP-2PB1424 Datasheet
134Kb / 13P
   20 V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
Rev. 02-15 January 2007
logo
Nexperia B.V. All right...
PBSS5320X NEXPERIA-PBSS5320X Datasheet
261Kb / 13P
   20 V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
27 May 2019
logo
NXP Semiconductors
PBSS5320T NXP-PBSS5320T Datasheet
178Kb / 10P
   20 V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
2004 Jan 15
PBSS5320X NXP-PBSS5320X Datasheet
203Kb / 12P
   20 V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
2004 Nov 04
logo
Nexperia B.V. All right...
2PB1424 NEXPERIA-2PB1424 Datasheet
719Kb / 13P
   20 V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
Rev. 02 - 15 January 2007
logo
NXP Semiconductors
PBSS5320T PHILIPS-PBSS5320T_15 Datasheet
178Kb / 10P
   PNP low VCEsat (BISS) transistor 20 V, 3 A
2004 Jan 15
logo
Nexperia B.V. All right...
PBSS5360X NEXPERIA-PBSS5360X Datasheet
236Kb / 12P
   V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com