データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRL1004PBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRL1004PBF
部品情報  Advanced Process Technology
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL1004PBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRL1004PBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL1004PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL1004PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL1004PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL1004PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL1004PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL1004PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL1004PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRL1004PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IRL1004PbF
6
www.irf.com
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
25
50
75
100
125
150
175
0
300
600
900
1200
1500
1800
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
32A
55A
78A
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
VDS
L
D.U.T.
VDD
IAS
tp
0.01
RG
+
-
tp
VDS
IAS
VDD
V(BR)DSS
4.5V
QG
QGS
QGD
VG
Charge
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
4.5 V


同様の部品番号 - IRL1004PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRL1004PBF IRF-IRL1004PBF Datasheet
164Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results

同様の説明 - IRL1004PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2204PBF IRF-IRF2204PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com