データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF240 データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRF240
部品情報  Repetitive Avalanche Ratings
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF240 データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF240 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF240 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF240 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF240 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF240 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF240 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF240 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
IRF240
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
13 a& b


同様の部品番号 - IRF240

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
IRF240 SAMSUNG-IRF240 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF240 SEME-LAB-IRF240 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET FOR HI.REL APPLICATIONS
logo
Fairchild Semiconductor
IRF240 FAIRCHILD-IRF240 Datasheet
140Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 18A, 150-200V
logo
Intersil Corporation
IRF240 INTERSIL-IRF240 Datasheet
59Kb / 7P
   18A, 200V, 0.180 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRF240 IRF-IRF240 Datasheet
149Kb / 7P
   REPETITIVE AVALANCHE AND dv/dt RATED
More results

同様の説明 - IRF240

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
JANTX2N6784 IRF-JANTX2N6784_15 Datasheet
191Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6790 IRF-JANTX2N6790_15 Datasheet
199Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6796 IRF-JANTX2N6796_15 Datasheet
134Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
IRF140 IRF-IRF140_15 Datasheet
147Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6768 IRF-JANTX2N6768_15 Datasheet
148Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6758 IRF-JANTX2N6758_15 Datasheet
151Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6764 IRF-JANTX2N6764_15 Datasheet
153Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6800 IRF-JANTX2N6800_15 Datasheet
196Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6847 IRF-JANTX2N6847_15 Datasheet
133Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6851 IRF-JANTX2N6851_15 Datasheet
248Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com